công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VSLY5940 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VSLY5940 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VSLY5940
tải về  VSLY5940 tải về
kích thước tập tin   120.19 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology

VSLY5940 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VSLY5940 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VSLY5940
tải về  VSLY5940 Click to download

kích thước tập tin   120.19 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology

VSLY5940 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VSLY5940 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
As part of the SurfLightTM portfolio, the VSLY5940 is an
infrared, 940 nm emitting diode based on GaAlAs surface
emitter chip technology with extreme high radiant intensity,
high optical power and high speed, molded in a clear,
untinted plastic package, with a parabolic lens.

FEATURES
• Package type: leaded
• Package form: T-1¾
• Dimensions (in mm): Ø 5
• Leads with stand-off
• Peak wavelength: p = 940 nm
• High reliability
• High radiant power
• High radiant intensity
• Narrow angle of half intensity:  = ± 3°
• Suitable for high pulse current operation
• Good spectral matching with CMOS cameras
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - VSLY5940

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSLY5940 VISHAY-VSLY5940 Datasheet
118Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
29-May-15
VSLY5940 VISHAY-VSLY5940 Datasheet
120Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
29-May-15
VSLY5940-CS21 VISHAY-VSLY5940-CS21 Datasheet
118Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
29-May-15
VSLY5940-CS21 VISHAY-VSLY5940-CS21 Datasheet
120Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
29-May-15
VSLY5940 VISHAY-VSLY5940_V01 Datasheet
120Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
29-May-15
More results


Mô tả tương tự - VSLY5940

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSLY5940 VISHAY-VSLY5940 Datasheet
118Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
29-May-15
VSMY2943SL VISHAY-VSMY2943SL Datasheet
118Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm,Surface Emitter Technology
31-Aug-15
VSMY3940X01 VISHAY-VSMY3940X01 Datasheet
149Kb / 7P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm,Surface Emitter Technology
25-Jun-14
VSLY5940 VISHAY-VSLY5940_V01 Datasheet
120Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
29-May-15
VSLY3943 VISHAY-VSLY3943_V01 Datasheet
115Kb / 5P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
10-Apr-18
VSMY2943SL VISHAY-VSMY2943SL_V01 Datasheet
130Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
08-Dec-17
VSMY3940X01 VISHAY-VSMY3940X01_V01 Datasheet
152Kb / 7P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
25-Jun-14
VSMY2943SLX01 VISHAY-VSMY2943SLX01 Datasheet
128Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
22-Nov-17
VSMY2943SLX01 VISHAY-VSMY2943SLX01_V01 Datasheet
129Kb / 6P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
22-Nov-17
VSMY3940X01 VISHAY-VSMY3940X01_V02 Datasheet
151Kb / 7P
High Speed Infrared Emitting Diode, 940 nm, Surface Emitter Technology
25-Jun-14
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com