công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F2409D-2W bảng dữ liệu (PDF) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

F2409D-2W Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
tên linh kiện F2409D-2W
tải về  F2409D-2W tải về
kích thước tập tin   1006.03 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 3000VDC Isolated 2W Single Output SIP/DIP-Package

F2409D-2W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
F2409D-2W Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện F2409D-2W
tải về  F2409D-2W Click to download

kích thước tập tin   1006.03 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 3000VDC Isolated 2W Single Output SIP/DIP-Package

F2409D-2W bảng dữ liệu (HTML) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd


F2409D-2W Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
RoHS compliant
Efficiency up to 83%
3kVDC Isolation
Wide temperature performance at full
2 Watt load,-40℃ to 85℃
Single output
Industry standard required
Short circuit protection( Suffix“R2”only SIP,optional)




Số phần tương tự - F2409D-2W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
F2409D-2W MORNSUN-F2409D-2W Datasheet
133Kb / 3P
DUAL/SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
F2409D-2WR3 MORNSUN-F2409D-2WR3 Datasheet
1Mb / 5P
2W isolated DC-DC converter Fixed input voltage, unregulated dual or single output
2021.02.07
More results


Mô tả tương tự - F2409D-2W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangzhou Reicu Electro...
E0505S-1W REICU-E0505S-1W Datasheet
1Mb / 1P
3000VDC Isolated 1W Double Output SIP/DIP-Package
REV:3.1
E0505S-2W REICU-E0505S-2W Datasheet
800Kb / 1P
3000VDC Isolated 2W Double Output SIP/DIP-Package
REV:3.1
F0303M-1W REICU-F0303M-1W Datasheet
2Mb / 1P
3000VDC Isolated 1W Single Output SIP/DIP-Package
REV:3.1
F0303S-1W REICU-F0303S-1W Datasheet
2Mb / 1P
3000VDC Isolated 1W Single Output SIP/DIP-Package
REV:3.1
IB0505S-2W REICU-IB0505S-2W Datasheet
2Mb / 1P
1600VDC Isolated 2W Single Output SIP/DIP-Package
REV:3.1
IE0505S-2W REICU-IE0505S-2W Datasheet
2Mb / 1P
3000VDC Isolated 2W Double Output SIP-Package
REV:3.1
IF0505S-1W REICU-IF0505S-1W Datasheet
1Mb / 1P
3000VDC Isolated 1W Single Output SIP/DIP-Package
REV:3.1
IF0505S-2W REICU-IF0505S-2W Datasheet
2Mb / 1P
3000VDC Isolated 2W Single Output SIP/DIP-Package
REV:3.1
WRF0505S-2W REICU-WRF0505S-2W Datasheet
970Kb / 1P
3000VDC Isolated 2W Single/Double Output SIP-Package
REV:3.1
WRF0505S-3W REICU-WRF0505S-3W Datasheet
457Kb / 1P
3000VDC Isolated 2W Single/Double Output SIP-Package
REV:3.1
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com