công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C274AAA4100AL2J bảng dữ liệu (PDF) - Kemet Corporation

C274AAA4100AL2J Datasheet PDF - Kemet Corporation
tên linh kiện C274AAA4100AL2J
tải về  C274AAA4100AL2J tải về
kích thước tập tin   412.8 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện C27, Cylindrical Plastic Case, 275 – 470 VAC

C274AAA4100AL2J Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
C274AAA4100AL2J Datasheet PDF - Kemet Corporation

tên linh kiện C274AAA4100AL2J
tải về  C274AAA4100AL2J Click to download

kích thước tập tin   412.8 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện C27, Cylindrical Plastic Case, 275 – 470 VAC

C274AAA4100AL2J bảng dữ liệu (HTML) - Kemet Corporation


C274AAA4100AL2J Thông tin chi tiết sản phẩm

Benefits
• Self-healing
• IMQ and UL810 approved (construction only)
• Rated frequency of 50 Hz and 60 Hz
• High capacitance density

Applications
Typical applications include motor run S0 safety class.




Số phần tương tự - C274AAA4100AL2J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
C274AC24300AA0J KEMET-C274AC24300AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Capacitor, film, 3 uF, /-5% Tol, 470 VAC, Motor Run
C274AC24400AA0J KEMET-C274AC24400AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Capacitor, film, 4 uF, /-5% Tol, 470 VAC, Motor Run
C274AC25120AA0J KEMET-C274AC25120AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Capacitor, film, 12 uF, /-5% Tol, 470 VAC, Motor Run
C274AC34100AA0J KEMET-C274AC34100AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, C274, 1 uF, 5%, 470 V
C274AC34200AA0J KEMET-C274AC34200AA0J Datasheet
55Kb / 1P
Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, C274, 2 uF, 5%, 470 V
More results


Mô tả tương tự - C274AAA4100AL2J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
C274AC35350AA0J KEMET-C274AC35350AA0J Datasheet
77Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 35 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF4250LF0J KEMET-C274ACF4250LF0J Datasheet
58Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 2.5 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF4800LF0J KEMET-C274ACF4800LF0J Datasheet
59Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 8 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF5200LF0J KEMET-C274ACF5200LF0J Datasheet
58Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 20 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF5400LF0J KEMET-C274ACF5400LF0J Datasheet
58Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 40 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF5350LF0J KEMET-C274ACF5350LF0J Datasheet
59Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 35 uF, 5%, 470 VAC
C274ACF4150LF0J KEMET-C274ACF4150LF0J Datasheet
59Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 1.5 uF, 5%, 470 VAC
C284ACA4300AL0J KEMET-C284ACA4300AL0J_V01 Datasheet
297Kb / 7P
C28, Cylindrical Plastic Case, Segmented Film 420 VAC/470 VAC
F3115_C28 12/20/2022
C878BF34300AA4J KEMET-C878BF34300AA4J_V01 Datasheet
475Kb / 10P
C87, Cylindrical Aluminum Case, Overpressure Protection, 420 VAC/470 VAC
F3063_C87 12/13/2022
C276CCF5500LH2J KEMET-C276CCF5500LH2J Datasheet
237Kb / 1P
C27, Film, Film/Foil Polypropylene, Motor Run, 50 uF, 5%, 470 VAC
4/11/2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com