công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

009296003402416 bảng dữ liệu (PDF) - Kyocera Kinseki Corpotation

009296003402416 Datasheet PDF - Kyocera Kinseki Corpotation
tên linh kiện 009296003402416
tải về  009296003402416 tải về
kích thước tập tin   613.98 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KSS [Kyocera Kinseki Corpotation]
Trang chủ  http://www.kinseki.co.jp/eng
Logo KSS - Kyocera Kinseki Corpotation
Giải thích chi tiết về linh kiện POKE-HOME: HORIZONTAL CONNECTOR 4MM PITCH

009296003402416 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
009296003402416 Datasheet PDF - Kyocera Kinseki Corpotation

tên linh kiện 009296003402416
tải về  009296003402416 Click to download

kích thước tập tin   613.98 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KSS [Kyocera Kinseki Corpotation]
Trang chủ  http://www.kinseki.co.jp/eng
Logo KSS - Kyocera Kinseki Corpotation
Giải thích chi tiết về linh kiện POKE-HOME: HORIZONTAL CONNECTOR 4MM PITCH

009296003402416 bảng dữ liệu (HTML) - Kyocera Kinseki Corpotation


009296003402416 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES AND BENEFITS
• Simple strip and poke-home wire insertion with easy twist and pull
wire extraction
• 3mm height achieves the lowest height possible for this AWG range
• Accepts 18-26 AWG solid and stranded wires or jumper pins
• Dual spring beam box contact provides maximum mechanical stability and
wire retention
• Optional visibility windows allow visual verification of full wire insertion.
• UL approved

APPLICATIONS
• Machine Controls: motors, drives, solenoids, sensors, fans and pumps
• Commercial Buildings: controls, security, fire and sensors
• Smart Grid: meters, breakers and panels
• SSL/LED: bulbs, fixtures, signage and streetlights




Số phần tương tự - 009296003402416

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
009296003503206 KSS-009296003503206 Datasheet
1Mb / 8P
POKE-HOME: INVERTED THRU BOARD
090721
009296003503306 KSS-009296003503306 Datasheet
1Mb / 8P
POKE-HOME: INVERTED THRU BOARD
090721
009296003503406 KSS-009296003503406 Datasheet
1Mb / 8P
POKE-HOME: INVERTED THRU BOARD
090721
009296003503506 KSS-009296003503506 Datasheet
1Mb / 8P
POKE-HOME: INVERTED THRU BOARD
090721
009296003503606 KSS-009296003503606 Datasheet
1Mb / 8P
POKE-HOME: INVERTED THRU BOARD
090721
More results


Mô tả tương tự - 009296003402416

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
009276001021006 AVX-009276001021006 Datasheet
704Kb / 8P
Discrete Wire-to-Board; Poke-Home
logo
Tyco Electronics
2008563-2 MACOM-2008563-2 Datasheet
59Kb / 1P
POKE-IN CONNECTOR ASSEMBLY
logo
AVX Corporation
009276008021106 AVX-009276008021106 Datasheet
704Kb / 8P
Discrete Wire-to-Board; Poke-Home
009286002021106 AVX-009286002021106 Datasheet
1Mb / 9P
POKE HOME
logo
Winchester Electronics ...
RP25W3P-12-TD WINCHESTER-RP25W3P-12-TD Datasheet
49Kb / 1P
25W3P POKE HOME D-SUB HOUSING
logo
AVX Corporation
709296001102006 AVX-709296001102006 Datasheet
1Mb / 6P
Poke-Home: Micro Single Vertical Contact
709296001103006 AVX-709296001103006 Datasheet
1Mb / 6P
Poke-Home: Single Vertical Contact
00-9296 AVX-00-9296 Datasheet
1Mb / 8P
Poke-Home: Low Profile Horizontal
70-9296 AVX-70-9296 Datasheet
1Mb / 6P
Poke-Home: Single Vertical Contact 18-24 AWG:WTB
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
00-9296 KSS-00-9296 Datasheet
1Mb / 8P
POKE-HOME: INVERTED THRU BOARD
090721
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com