công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLX9188 bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

TLX9188 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện TLX9188
tải về  TLX9188 tải về
kích thước tập tin   604.32 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TOSHIBA Photocoupler IRLED & Photo-Transistor

TLX9188 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TLX9188 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLX9188
tải về  TLX9188 Click to download

kích thước tập tin   604.32 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TOSHIBA Photocoupler IRLED & Photo-Transistor

TLX9188 bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


TLX9188 Thông tin chi tiết sản phẩm

〇 Signal transmission between different circuit potential
〇 HEV (Hybrid Electric Vehicle) and
EV (Electric Vehicle) Applications
○ Battery management System (BMS)

TLX9188 consists of phototransistors optically coupled to an infrared LED.
TLX9188 is housed in the very small and thin SO6(4pin) package and that
guarantees high temperature operation(Ta=125 °C max). With the high
breakdown voltage between the collector and emitter (VCEO=200 V), TLX9188
is suitable for use in battery management system.

 Collector-emitter voltage: 200 V (min)
 Current transfer ratio: 50% (min) to 600%(max)
Rank GB: 100% (min) to 600%(max)
 Isolation voltage: 3750 Vrms (min)
 Operating temperature: -40 to 125 °C
 AEC-Q101 qualified




Số phần tương tự - TLX9188

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLX9185A TOSHIBA-TLX9185A Datasheet
619Kb / 8P
TOSHIBA Photocoupler IRLED & Photo-Transistor
2019-06-28
More results


Mô tả tương tự - TLX9188

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLP180 TOSHIBA-TLP180 Datasheet
360Kb / 7P
TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRANSISTOR
TLP320 TOSHIBA-TLP320 Datasheet
206Kb / 7P
TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Transistor
25-Sep-2002
TLP285-4 TOSHIBA-TLP285-4 Datasheet
326Kb / 16P
TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRANSISTOR
TLX9000 TOSHIBA-TLX9000 Datasheet
850Kb / 8P
TOSHIBA Photocoupler IRLED & Photo−Transistor
2019-06-28
TLX9185A TOSHIBA-TLX9185A Datasheet
619Kb / 8P
TOSHIBA Photocoupler IRLED & Photo-Transistor
2019-06-28
TLX9291A TOSHIBA-TLX9291A Datasheet
886Kb / 8P
TOSHIBA Photocoupler IRLED & Photo-Transistor
2019-06-28
TLX9300 TOSHIBA-TLX9300 Datasheet
676Kb / 8P
TOSHIBA Photocoupler IRLED & Photo-Transistor
2019-06-28
TLX9304 TOSHIBA-TLX9304 Datasheet
602Kb / 8P
TOSHIBA PHOTOCOUPLER IRLED & PHOTO-IC
2019-06-28
TLX9376 TOSHIBA-TLX9376 Datasheet
992Kb / 10P
TOSHIBA PHOTOCOUPLER IRLED & PHOTO-IC
2019-06-28
TLX9378 TOSHIBA-TLX9378 Datasheet
633Kb / 8P
TOSHIBA PHOTOCOUPLER IRLED & PHOTO-IC
2019-06-28
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com