công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCD-016N002O bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

LCD-016N002O Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện LCD-016N002O_V02
tải về  LCD-016N002O tải về
kích thước tập tin   75.65 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 16 x 2 Character LCD

LCD-016N002O Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LCD-016N002O Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện LCD-016N002O_V02
tải về  LCD-016N002O Click to download

kích thước tập tin   75.65 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 16 x 2 Character LCD

LCD-016N002O bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


LCD-016N002O Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Type: Character
• Display format: 16 x 2 characters
• Built-in controller: ST 7066 (or equivalent)
• Duty cycle: 1/16
• 5 x 8 dots includes cursor
• + 5 V power supply
• Optional: Smaller character size (2.95 mm x 4.35 mm)
• Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - LCD-016N002O_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O_V01 Datasheet
75Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
05-Oct-12
More results


Mô tả tương tự - LCD-016N002O_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
LCD-016M002C VISHAY-LCD-016M002C Datasheet
116Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
01-Oct-02
LCD-016N002D VISHAY-LCD-016N002D Datasheet
76Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
29-Oct-08
LCD-016N002J VISHAY-LCD-016N002J Datasheet
72Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
22-Jun-17
LCD-016N002L1 VISHAY-LCD-016N002L1 Datasheet
77Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
02-Oct-12
LCD-016N002M VISHAY-LCD-016N002M Datasheet
84Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
05-Oct-12
LCD-016N002S VISHAY-LCD-016N002S Datasheet
68Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
05-Oct-12
LCD-016N002T VISHAY-LCD-016N002T Datasheet
70Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
05-Oct-12
LCD-016N002O VISHAY-LCD-016N002O_V01 Datasheet
75Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
05-Oct-12
LCD-016N002L1 VISHAY-LCD-016N002L1_V02 Datasheet
66Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
25-Apr-12
LCD-016N002C VISHAY-LCD-016N002C_V02 Datasheet
75Kb / 3P
16 x 2 Character LCD
29-Oct-08
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com