công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1737530 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1737530 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1737530
tải về  1737530 tải về
kích thước tập tin   319.73 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - PC 16/ 3-STF-SH-10,16

1737530 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1737530 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1737530
tải về  1737530 Click to download

kích thước tập tin   319.73 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - PC 16/ 3-STF-SH-10,16

1737530 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1737530 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 16 mm2, color: green, nominal current: 76 A, rated
voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Silver, type of contact: Female connector, number of
potentials: 3, number of rows: 1, number of positions: 3, number of connections: 3, product
range: PC 16/..-STF-SH, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension
sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: -
without locking clip, plug-in system: COMBICON PC 16, locking: Screw locking, mounting: Screw
flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors
• Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
• Shield for adherence to the EMC requirements and an optional strain relief
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve




Số phần tương tự - 1737530

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1737530000 WEIDMULLER-1737530000 Datasheet
742Kb / 22P
Cable glands
More results


Mô tả tương tự - 1737530

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1973042 PHOENIX-1973042 Datasheet
87Kb / 6P
Printed-circuit board connector - PC 6/ 3-STF-SH-10,16
1703629 PHOENIX-1703629 Datasheet
176Kb / 11P
Feed-through plug - DFK-PC 16/ 3-STF-SH-10,16
09/11/2020
1967456 PHOENIX-1967456 Datasheet
1Mb / 19P
PCB connector - PC 16/ 2-STF-10,16
Jul 20, 2022
1913581 PHOENIX-1913581 Datasheet
508Kb / 11P
PCB connector - PC 6/ 3-STF-10,16
Jul 21, 2022
1711381 PHOENIX-1711381 Datasheet
1Mb / 16P
PCB connector - SPC 16/ 3-STF-10,16
Jan 4, 2023
1967472 PHOENIX-1967472 Datasheet
494Kb / 14P
PCB connector - PC 16/ 4-STF-10,16
1967485 PHOENIX-1967485 Datasheet
494Kb / 14P
PCB connector - PC 16/ 5-STF-10,16
1970359 PHOENIX-1970359 Datasheet
558Kb / 13P
PCB connector - PC 16/ 4-STF-SH-10,16
1711488 PHOENIX-1711488 Datasheet
319Kb / 11P
SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - PCB connector
1967498 PHOENIX-1967498 Datasheet
1Mb / 19P
PC 16/ 6-STF-10,16 - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com