công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-50MT060PHTAPBF bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VS-50MT060PHTAPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VS-50MT060PHTAPBF_V01
tải về  VS-50MT060PHTAPBF tải về
kích thước tập tin   199.11 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện “Half Bridge” IGBT MTP, 121 A

VS-50MT060PHTAPBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VS-50MT060PHTAPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-50MT060PHTAPBF_V01
tải về  VS-50MT060PHTAPBF Click to download

kích thước tập tin   199.11 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện “Half Bridge” IGBT MTP, 121 A

VS-50MT060PHTAPBF bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VS-50MT060PHTAPBF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Trench IGBT technology
• HEXFRED® antiparallel diodes with ultrasoft
reverse recovery
• Very low conduction and switching losses
• Optional SMD thermistor (NTC)
• Very low junction to case thermal resistance
• UL approved file E78996
• Designed and qualified for industrial level
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - VS-50MT060PHTAPBF_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-50MT060PHTAPBF VISHAY-VS-50MT060PHTAPBF Datasheet
198Kb / 9P
“Half Bridge” IGBT MTP, 121 AS
20-Jul-2021
More results


Mô tả tương tự - VS-50MT060PHTAPBF_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
50MT060WH IRF-50MT060WH Datasheet
71Kb / 7P
HALF-BRIDGE IGBT MTP
50MT060WHA IRF-50MT060WHA Datasheet
144Kb / 7P
HALF-BRIDGE IGBT MTP
logo
Vishay Siliconix
40MT120UHAPBF VISHAY-40MT120UHAPBF Datasheet
330Kb / 12P
Half Bridge IGBT MTP (Ultrafast NPT IGBT), 80 A
01-Mar-10
50MT060WHTAPBF VISHAY-50MT060WHTAPBF Datasheet
138Kb / 7P
Half Bridge IGBT MTP (Warp Speed IGBT), 114 A
01-Mar-10
70MT060WHTAPBF VISHAY-70MT060WHTAPBF Datasheet
154Kb / 9P
Half Bridge IGBT MTP (Warp 2 Speed IGBT), 70 A
05-Jul-11
40MT120UHAPBF VISHAY-40MT120UHAPBF_13 Datasheet
329Kb / 12P
Half Bridge IGBT MTP (Ultrafast NPT IGBT), 80 A
01-Mar-10
VS-50MT060WHTAPBF VISHAY-VS-50MT060WHTAPBF Datasheet
154Kb / 6P
Half Bridge IGBT MTP (Warp Speed IGBT), 114 A
10-Jun-15
VS-70MT060WHTAPBF VISHAY-VS-70MT060WHTAPBF_V01 Datasheet
210Kb / 9P
"Half Bridge" IGBT MTP (Warp 2 Speed IGBT), 70 A
VS-50MT060PHTAPBF VISHAY-VS-50MT060PHTAPBF Datasheet
198Kb / 9P
“Half Bridge” IGBT MTP, 121 AS
20-Jul-2021
VS-40MT120PHAPBF VISHAY-VS-40MT120PHAPBF_V01 Datasheet
196Kb / 10P
“Half Bridge” MTP Trench IGBT, 75 A
26-Jul-2021
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com