công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLP171A bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

TLP171A Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện TLP171A
tải về  TLP171A tải về
kích thước tập tin   218.86 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Photocouplers Photorelay

TLP171A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TLP171A Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLP171A
tải về  TLP171A Click to download

kích thước tập tin   218.86 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Photocouplers Photorelay

TLP171A bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


TLP171A Thông tin chi tiết sản phẩm

Applications
• Mechanical relay replacements
• Security Systems
• Home Electric Appliances
• Factory Automation (FA)
• Office Equipment

General
The TLP171A photorelay consists of a photo MOSFET optically coupled to an infrared LED. It is housed in a 4-
pin package with 2.54-mm lead pitch and 2.1-mm height. This photorelay requires 0.2 mA of LED current to turn
it on. It is suitable for applications that need electrical power savings.

Features
(1) Package: SOP(2.54SOP4) (Height 2.1 mm, pitch 2.54 mm)
(2) Normally opened (1-Form-A)
(3) OFF-state output terminal voltage: 60 V (min)
(4) Trigger LED current: 0.1 mA (max)(t≤1s)
0.2 mA (max)(t >1s)
(5) ON-state current: 400 mA (max)
(6) ON-state resistance: 2 Ω (max)
(7) Isolation voltage: 1500 Vrms (min)
(8) Safety Standards
UL-recognized: UL 1577, File No.E67349
cUL-recognized: CSA Component Acceptance Service No.5A File No.E67349
VDE-approved: EN 60747-5-5 (Note 1)




Số phần tương tự - TLP171A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLP171D TOSHIBA-TLP171D Datasheet
219Kb / 7P
Photocouplers Photorelay
2019-10-11 Rev.4.0
TLP171GA TOSHIBA-TLP171GA Datasheet
220Kb / 8P
Photocouplers Photorelay
2019-10-11 Rev.4.0
TLP171J TOSHIBA-TLP171J Datasheet
219Kb / 7P
Photocouplers Photorelay
2019-11-20 Rev.4.0
More results


Mô tả tương tự - TLP171A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLP171D TOSHIBA-TLP171D Datasheet
219Kb / 7P
Photocouplers Photorelay
2019-10-11 Rev.4.0
TLP172GM TOSHIBA-TLP172GM Datasheet
303Kb / 11P
Photocouplers Photorelay
2021-05-28 Rev.10.0
TLP223GA TOSHIBA-TLP223GA Datasheet
597Kb / 18P
Photocouplers Photorelay
2022-02-02 Rev.4.0
TLP240GA TOSHIBA-TLP240GA Datasheet
408Kb / 19P
Photocouplers Photorelay
2020-02-04 Rev.8.0
TLP3109A TOSHIBA-TLP3109A Datasheet
314Kb / 10P
Photocouplers Photorelay
2022-04-12 Rev.3.0
TLP3146 TOSHIBA-TLP3146 Datasheet
322Kb / 8P
Photocouplers Photorelay
2018-06-28 Rev.1.0
TLP3407SRA4 TOSHIBA-TLP3407SRA4 Datasheet
545Kb / 12P
Photocouplers Photorelay
2021-09-10 Rev.1.0
TLP3419 TOSHIBA-TLP3419 Datasheet
300Kb / 10P
Photocouplers Photorelay
2020-02-20 Rev.9.0
TLP3420 TOSHIBA-TLP3420 Datasheet
301Kb / 10P
Photocouplers Photorelay
2020-02-20 Rev.9.0
TLP3451 TOSHIBA-TLP3451 Datasheet
295Kb / 10P
Photocouplers Photorelay
2020-02-20 Rev.9.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com