công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VHCT14AFT bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

74VHCT14AFT Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện 74VHCT14AFT
tải về  74VHCT14AFT tải về
kích thước tập tin   160.87 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic

74VHCT14AFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74VHCT14AFT Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 74VHCT14AFT
tải về  74VHCT14AFT Click to download

kích thước tập tin   160.87 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic

74VHCT14AFT bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


74VHCT14AFT Thông tin chi tiết sản phẩm

Functional Description
• Hex Schmitt Inverter

General
The 74VHCT14AFT is an advanced high speed CMOS SCHMITT INVERTER fabricated with silicon gate C2MOS
technology.
It achieves the high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining the CMOS
low power dissipation.
Pin configuration and function are the same as the 74VHC04FT but the inputs have hysteresis and with its
schmitt trigger function, the 74VHCT14AFT can be used as a line receivers which will receive slow input signals.
The input voltage are compatible with TTL output voltage.
This device may be used as a level converter for interfacing 3.3 V to 5 V system.
Input protection and output circuit ensure that 0 to 5.5 V can be applied to the input and output (Note) pins
without regard to the supply voltage. These structure prevents device destruction due to mismatched supply and
input/output voltages such as battery back up, hot board insertion, etc.
Note: VCC = 0 V

Features
(1) AEC-Q100 (Rev. H) (Note 1)
(2) Wide operating temperature range: Topr = -40 to 125 
(3) High speed: tpd = 5.0 ns (typ.) at VCC = 5.0 V
(4) Low power dissipation: ICC = 2.0 μA (max) at Ta = 25 
(5) Compatible with TTL inputs : VIL = 0.5 V (max)
: VIH = 2.1 V (min)
(6) Power down protection is provided on all inputs and outputs.
(7) Balanced propagation delays: tPLH ≈ tPHL
(8) Low noise: VOLP = 0.8 V (max)
(9) Pin and function compatible with the 74 series (AC/HC/AHC/LV etc.) 14 type.




Số phần tương tự - 74VHCT14AFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHCT14A STMICROELECTRONICS-74VHCT14A Datasheet
53Kb / 7P
HEX SCHMITT INVERTER
Aug-1999
logo
Fairchild Semiconductor
74VHCT14A FAIRCHILD-74VHCT14A Datasheet
102Kb / 7P
Hex Schmitt Inverter
logo
STMicroelectronics
74VHCT14A STMICROELECTRONICS-74VHCT14A Datasheet
240Kb / 15P
HEX SCHMITT inverter
03-May-2007
logo
ON Semiconductor
74VHCT14A ONSEMI-74VHCT14A Datasheet
223Kb / 8P
Hex Schmitt Inverter
December 2007 Rev. 1.5.0
logo
STMicroelectronics
74VHCT14AM STMICROELECTRONICS-74VHCT14AM Datasheet
53Kb / 7P
HEX SCHMITT INVERTER
Aug-1999
More results


Mô tả tương tự - 74VHCT14AFT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC9WMB1AFK TOSHIBA-TC9WMB1AFK Datasheet
271Kb / 18P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
74VHC14FT TOSHIBA-74VHC14FT Datasheet
166Kb / 8P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
7UL1G02FU TOSHIBA-7UL1G02FU Datasheet
181Kb / 10P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-11-21 Rev.3.0
7UL1G125FS TOSHIBA-7UL1G125FS Datasheet
204Kb / 15P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-09-13 Rev.3.0
7UL1G126FS TOSHIBA-7UL1G126FS Datasheet
204Kb / 15P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-09-13 Rev.4.0
7UL1G14FS TOSHIBA-7UL1G14FS Datasheet
183Kb / 10P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-10-21 Rev.3.0
7UL1G17FS TOSHIBA-7UL1G17FS Datasheet
182Kb / 10P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-10-21 Rev.4.0
7UL1G32FS TOSHIBA-7UL1G32FS Datasheet
181Kb / 10P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-10-04 Rev.3.0
7UL1T34FS TOSHIBA-7UL1T34FS Datasheet
169Kb / 8P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-02-03 Rev.1.0
74HC03D TOSHIBA-74HC03D Datasheet
176Kb / 8P
CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2016-08-04 Rev.3.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com