công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74272131 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74272131 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 74272131
tải về  74272131 tải về
kích thước tập tin   786.62 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology

74272131 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74272131 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 74272131
tải về  74272131 Click to download

kích thước tập tin   786.62 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology

74272131 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


74272131 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Temperature during mounting
process +15 °C up to +35 °C
Operating Temperature -25 up to +105 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Storage Conditions (for single
parts) 15 °C up to + 35 °C; 45 % up to 65 % RH
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Số phần tương tự - 74272131

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74272131S WURTH-74272131S Datasheet
699Kb / 6P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
002.000
More results


Mô tả tương tự - 74272131

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74271111 WURTH-74271111 Datasheet
440Kb / 4P
STAR-TEC Snap Ferrite with safety key technology
74271132S WURTH-74271132S Datasheet
448Kb / 4P
STAR-TEC Snap Ferrite with safety key technology
74272211 WURTH-74272211 Datasheet
329Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.001
74272142 WURTH-74272142 Datasheet
325Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.001
74272221 WURTH-74272221 Datasheet
329Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.000
74271251S WURTH-74271251S Datasheet
263Kb / 4P
WE-STAR-TEC Snap Ferrite with safety key technology
001.002
74272132 WURTH-74272132 Datasheet
361Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.000
74272151 WURTH-74272151 Datasheet
472Kb / 5P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.003
74272222 WURTH-74272222 Datasheet
959Kb / 6P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.002
74272251 WURTH-74272251 Datasheet
468Kb / 5P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.003
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com