công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS820V32Q bảng dữ liệu (PDF) - GSI Technology

GS820V32Q Datasheet PDF - GSI Technology
tên linh kiện GS820V32Q
tải về  GS820V32Q tải về
kích thước tập tin   203.66 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 64K x 32 Burst

GS820V32Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GS820V32Q Datasheet PDF - GSI Technology

tên linh kiện GS820V32Q
tải về  GS820V32Q Click to download

kích thước tập tin   203.66 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 64K x 32 Burst

GS820V32Q bảng dữ liệu (HTML) - GSI Technology


GS820V32Q Thông tin chi tiết sản phẩm

Functional Description
The GS820V32 is a 64Kx32 high performance synchronous SRAM with 2 bit burst counter. It is designed to provide L2 Cache for PentiumTM and other high performance CPU. Addresses (A0-15), data IOs (DQ1-32), chip enables (CE1, CE2, CE3), address control inputs (ADSP, ADSC, ADV) and write control inputs (BW1, BW2, BW3, BW4, BWE, GW) are synchronous and are controlled by a positive edge triggered clock (CLK).

Features
• Single 3.3V +5%/-5% power supply
• Separate VDDQ to allow 2.375V to 3.465V output supply level
• High frequency operation: 117MHz
• Fast access time: 4.5ns Clock to Q
• Low power: 0.5mA ISB and IDD static
• FT mode pin for either flow-thru or pipeline operation
• LBO mode pin for linear or interleave (PentiumTM and X86) burst mode
• Byte write (BWE) and global write (GW) operation
• 3 chip enable signals for easy depth expansion
• 2 cycles enable (pipeline mode) and 1 cycle disable to allow multiple bank without data buss contention
• Compatible to both 3.3V and 2.5V interface level
• Standard Industrial Temperature Option: -40 to +85C
• JEDEC standard 100 lead package:
    Q: QFP
    T: TQFP




Số phần tương tự - GS820V32Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS82032 GSI-GS82032 Datasheet
677Kb / 23P
64K x 32 2M Synchronous Burst SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS820322T-138 ETC1-GS820322T-138 Datasheet
760Kb / 23P
64K x 32 2M Synchronous Burst SRAM
GS82032A ETC1-GS82032A Datasheet
345Kb / 23P
2M Synchronous Burst SRAM
logo
GSI Technology
GS82032AGT-100 GSI-GS82032AGT-100 Datasheet
577Kb / 22P
64K x 32 2Mb Synchronous Burst SRAM
GS82032AGT-100I GSI-GS82032AGT-100I Datasheet
577Kb / 22P
64K x 32 2Mb Synchronous Burst SRAM
More results


Mô tả tương tự - GS820V32Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
UT6164C32 ETC-UT6164C32 Datasheet
224Kb / 15P
64K X 32 SYNCHRONOUS PIPELINED BURST CMOS SRAM
logo
Alliance Semiconductor ...
AS7C3364PFS36A ALSC-AS7C3364PFS36A Datasheet
235Kb / 11P
3.3V 64K X 32/36 pipeline burst synchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS82032 GSI-GS82032 Datasheet
677Kb / 23P
64K x 32 2M Synchronous Burst SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS82032T ETC1-GS82032T Datasheet
760Kb / 23P
64K x 32 2M Synchronous Burst SRAM
logo
Alliance Semiconductor ...
AS7C3364PFD32B ALSC-AS7C3364PFD32B Datasheet
549Kb / 19P
3.3V 64K X 32/36 pipeline burst synchronous SRAM
AS7C3364PFS32B ALSC-AS7C3364PFS32B Datasheet
548Kb / 19P
3.3V 64K X 32/36 pipeline burst synchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS820E32AT GSI-GS820E32AT Datasheet
547Kb / 21P
64K x 32 2Mb Synchronous Burst SRAM
GS820H32AT GSI-GS820H32AT Datasheet
344Kb / 23P
64K x 32 2M Synchronous Burst SRAM
GS820H32T GSI-GS820H32T Datasheet
344Kb / 23P
64K x 32 2M Synchronous Burst SRAM
GS82032AT GSI-GS82032AT Datasheet
577Kb / 22P
64K x 32 2Mb Synchronous Burst SRAM
More results




Giới thiệu về GSI Technology


GSI Technology is a semiconductor company that designs, develops, and markets high-performance memory products for networking, telecommunications, and military applications. The company was founded in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.

GSI Technology's products include static random-access memory (SRAM) devices, which are used for high-speed memory access in networking and telecommunications equipment, as well as in military and aerospace systems. The company's SRAMs feature low latency and high bandwidth, which makes them suitable for applications that require fast and reliable memory access.

In addition to its memory products, GSI Technology also offers customized solutions for customers with specific requirements. The company's design and development capabilities allow it to create products tailored to customer needs, including specialized memory architectures and custom packaging options.

GSI Technology has a global customer base, with products sold in North America, Asia, and Europe. The company's customers include original equipment manufacturers (OEMs) and other companies in the networking, telecommunications, military, and aerospace industries.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com