công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REC1206CT-R500JN-83 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Barry

REC1206CT-R500JN-83 Datasheet PDF - Vishay Barry
tên linh kiện REC1206CT-R500JN-83
tải về  REC1206CT-R500JN-83 tải về
kích thước tập tin   156.34 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  BARRY [Vishay Barry]
Trang chủ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Giải thích chi tiết về linh kiện BeO or BeO FREE

REC1206CT-R500JN-83 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
REC1206CT-R500JN-83 Datasheet PDF - Vishay Barry

tên linh kiện REC1206CT-R500JN-83
tải về  REC1206CT-R500JN-83 Click to download

kích thước tập tin   156.34 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  BARRY [Vishay Barry]
Trang chủ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Giải thích chi tiết về linh kiện BeO or BeO FREE

REC1206CT-R500JN-83 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Barry


REC1206CT-R500JN-83 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
♦ BeO or BeO FREE
♦ Surface Mount
♦ .5 Ohms to 1Mohm

General Description:
The REC1206CT-XXXXJN-AA* is a
50 Ohm standard (.5 - 1Megohm available) surface
mountable high power chip resistor ideal for small
assemblies. It is available in BeO and BeO FREE
materials. Power rating based on a 100°C maximum
heat sink temperature.




Số phần tương tự - REC1206CT-R500JN-83

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
REC1206CT-R500JN-2S BARRY-REC1206CT-R500JN-2S Datasheet
72Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 01/09/14
More results


Mô tả tương tự - REC1206CT-R500JN-83

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
TZC2525CT-XXXXJN-83-01 BARRY-TZC2525CT-XXXXJN-83-01 Datasheet
123Kb / 1P
BeO FREE
Rev.A 03/09/09
RP0502ZZ-XXXXWN-YY BARRY-RP0502ZZ-XXXXWN-YY Datasheet
41Kb / 1P
BeO or Alumina
11/05/12
RP0504ZZ-XXXXWN-YY BARRY-RP0504ZZ-XXXXWN-YY Datasheet
41Kb / 1P
BeO or Alumina
Rev.A 11/23/11
RK0402ZZ-XXXXWN-YY BARRY-RK0402ZZ-XXXXWN-YY Datasheet
99Kb / 1P
BeO or Alumina
Rev.A 11/03/09
RK0502ZZ-XXXXWN-YY BARRY-RK0502ZZ-XXXXWN-YY Datasheet
170Kb / 1P
BeO or Alumina
11/02/07
RK1206ZZ-XXXXWN-YY BARRY-RK1206ZZ-XXXXWN-YY Datasheet
99Kb / 1P
Alumina, BeO Free, BeO and AlN
02/11/10
RE0805CT-XXXXJN-AA BARRY-RE0805CT-XXXXJN-AA Datasheet
185Kb / 1P
BeO, BeO FREE, or Alumina
Rev.B 03/25/08
RY0805CT-XXXXJN-98 BARRY-RY0805CT-XXXXJN-98 Datasheet
168Kb / 1P
BeO or BeO FREE
Rev.B 04/08/04
RZ0805CT-XXXXWN-AA BARRY-RZ0805CT-XXXXWN-AA Datasheet
183Kb / 1P
BeO, Aluminum Nitride or BeO Free
Rev.B 9/25/07
AVC2525CT-0300JN-83-01 BARRY-AVC2525CT-0300JN-83-01 Datasheet
550Kb / 1P
BeO FREE
Rev.A 06/08/07
More results




Giới thiệu về Vishay Barry


Vishay Barry là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.

Vishay Barry chuyên sản xuất các điện trở có độ chính xác cao, màng mỏng và màng dày, mảng điện trở và các thành phần thụ động chuyên dụng cho các ứng dụng đòi hỏi trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quân sự và y tế.

Công ty có trụ sở tại Franklin, Kentucky và có thêm địa điểm ở Châu Âu và Châu Á.

Các sản phẩm của Vishay Barry được thiết kế và sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy nghiêm ngặt, và được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm thiết bị y tế, hệ thống tự động hóa công nghiệp và hệ thống quân sự và hàng không vũ trụ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com