công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6272AL bảng dữ liệu (PDF) - EIC discrete Semiconductors

1N6272AL Datasheet PDF - EIC discrete Semiconductors
tên linh kiện 1N6272AL
tải về  1N6272AL tải về
kích thước tập tin   53.16 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Trang chủ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

1N6272AL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N6272AL Datasheet PDF - EIC discrete Semiconductors

tên linh kiện 1N6272AL
tải về  1N6272AL Click to download

kích thước tập tin   53.16 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Trang chủ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

1N6272AL bảng dữ liệu (HTML) - EIC discrete Semiconductors


1N6272AL Thông tin chi tiết sản phẩm

VBR : 6.8 - 200 Volts

PPK : 1500 Watts



FEATURES :

* 1500W surge capability at 1ms

* Excellent clamping capability

* Low zener impedance

* Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to V BR(min.)

* Typical IR less then 1μA above 10V

* Pb / RoHS Free



 




Số phần tương tự - 1N6272AL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1N6272A TRSYS-1N6272A Datasheet
251Kb / 5P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Dc Components
1N6272A DCCOM-1N6272A Datasheet
740Kb / 4P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N6272A EIC-1N6272A Datasheet
27Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
1N6272A MICROSEMI-1N6272A Datasheet
252Kb / 2P
TRANSIENT ABSORPTION ZENER
logo
ON Semiconductor
1N6272A ONSEMI-1N6272A Datasheet
64Kb / 8P
1500 Watt MosorbE Zener Transient Voltage Transient Voltage
June, 2002 ??Rev. 5
More results


Mô tả tương tự - 1N6272AL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
P6KE6.8 BILIN-P6KE6.8 Datasheet
256Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1N6267 BILIN-1N6267 Datasheet
119Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
List of Unclassifed Man...
SMAJ5913 ETC2-SMAJ5913 Datasheet
293Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor
SMBJ5913 ETC2-SMBJ5913 Datasheet
205Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor
SMCJ5629 ETC2-SMCJ5629 Datasheet
322Kb / 4P
Transient Voltage Suppressor
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMBJ-LC5.0 SUNMATE-SMBJ-LC5.0 Datasheet
295Kb / 4P
Transient Voltage Suppressor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com