công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1847505 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1847505 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1847505
tải về  1847505 tải về
kích thước tập tin   547.91 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - MC 1,5/ 6-GF-5,08

1847505 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1847505 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1847505
tải về  1847505 Click to download

kích thước tập tin   547.91 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - MC 1,5/ 6-GF-5,08

1847505 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1847505 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 6,
number of rows: 1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: MC 1,5/..-
GF, pitch: 5.08 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.4 mm,
number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector
pattern alignment: Standard, locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of
packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies




Số phần tương tự - 1847505

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&D Technologies
18475 CANDD-18475 Datasheet
54Kb / 2P
Axial Lead Inductors
logo
PHOENIX CONTACT
1847518 PHOENIX-1847518 Datasheet
535Kb / 12P
MC 1,5/ 7-GF-5,08 - PCB header
1847521 PHOENIX-1847521 Datasheet
547Kb / 12P
MC 1,5/ 8-GF-5,08 - PCB header
1847547 PHOENIX-1847547 Datasheet
548Kb / 12P
PCB header - MC 1,5/10-GF-5,08
Jan 10, 2023
1847550 PHOENIX-1847550 Datasheet
523Kb / 12P
MC 1,5/11-GF-5,08 - PCB header
More results


Mô tả tương tự - 1847505

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1826980 PHOENIX-1826980 Datasheet
52Kb / 2P
MC 1,5/ 6-GF-5,08 BK AU
1847482 PHOENIX-1847482 Datasheet
251Kb / 8P
PCB header - MC 1,5/ 4-GF-5,08
02/04/2022
1827907 PHOENIX-1827907 Datasheet
977Kb / 19P
PCB header - MC 1,5/ 6-GF-3,81
Jul 20, 2022
1847479 PHOENIX-1847479 Datasheet
547Kb / 12P
PCB header - MC 1,5/ 3-GF-5,08
Nov 30, 2022
1836228 PHOENIX-1836228 Datasheet
569Kb / 13P
PCB header - MC 1,5/ 6-G-5,08
Jan 4, 2023
1847466 PHOENIX-1847466 Datasheet
547Kb / 12P
PCB header - MC 1,5/ 2-GF-5,08
Jan 5, 2023
1847547 PHOENIX-1847547 Datasheet
548Kb / 12P
PCB header - MC 1,5/10-GF-5,08
Jan 10, 2023
1847563 PHOENIX-1847563 Datasheet
548Kb / 12P
PCB header - MC 1,5/12-GF-5,08
Jan 4, 2023
1847657 PHOENIX-1847657 Datasheet
384Kb / 10P
PCB header - MCV 1,5/ 6-GF-5,08
Jan 10, 2023
1847521 PHOENIX-1847521 Datasheet
547Kb / 12P
MC 1,5/ 8-GF-5,08 - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com