công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RP0402BA-1002FN-90 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Barry

RP0402BA-1002FN-90 Datasheet PDF - Vishay Barry
tên linh kiện RP0402BA-1002FN-90
tải về  RP0402BA-1002FN-90 tải về
kích thước tập tin   243.64 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BARRY [Vishay Barry]
Trang chủ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Giải thích chi tiết về linh kiện 100mW Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals

RP0402BA-1002FN-90 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RP0402BA-1002FN-90 Datasheet PDF - Vishay Barry

tên linh kiện RP0402BA-1002FN-90
tải về  RP0402BA-1002FN-90 Click to download

kích thước tập tin   243.64 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BARRY [Vishay Barry]
Trang chủ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Giải thích chi tiết về linh kiện 100mW Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals

RP0402BA-1002FN-90 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Barry


RP0402BA-1002FN-90 Thông tin chi tiết sản phẩm

RP0402ZZ-XXXXWN-90 Features:
• Wraparound Terminals
• Solder or Epoxy Attachment
• Customer Defined Testing Available
• RoHS Compliant or SnPb Available
• Tape & Reel or Waffle Pack Available
(Standard is bulk)

RP0402ZZ-XXXXWN-90 Parameters:
Resistance Range: 0.5Ω - 1MΩ
Rated Power: 100mW*
Construction: Thick Film on Al2O3
Operating Temperature: -55 to +150°C




Số phần tương tự - RP0402BA-1002FN-90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
RP0402BA-1002FN-90 BARRY-RP0402BA-1002FN-90 Datasheet
292Kb / 2P
100mW Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.E AUG 26 2019
RP0402BA-1002FN-90TR BARRY-RP0402BA-1002FN-90TR Datasheet
292Kb / 2P
100mW Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.E AUG 26 2019
RP0402BA-1002FN-90WP BARRY-RP0402BA-1002FN-90WP Datasheet
292Kb / 2P
100mW Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.E AUG 26 2019
More results


Mô tả tương tự - RP0402BA-1002FN-90

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
RP0402ZZ-XXXXWN-91 BARRY-RP0402ZZ-XXXXWN-91 Datasheet
292Kb / 2P
100mW Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.E AUG 26 2019
RP0603ZZ-XXXXWN-90 BARRY-RP0603ZZ-XXXXWN-90 Datasheet
239Kb / 2P
100mW Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
RP0805ZZ-XXXXWN-91 BARRY-RP0805ZZ-XXXXWN-91 Datasheet
181Kb / 2P
2W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.B MAY 20 2021
RP0805ZZ-XXXXWN-93 BARRY-RP0805ZZ-XXXXWN-93 Datasheet
187Kb / 2P
1W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.B MAY 21 2021
RP1005ZZ-XXXXWN-91 BARRY-RP1005ZZ-XXXXWN-91 Datasheet
140Kb / 2P
0.5W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.C MAY 28 2021
RP1206ZZ-XXXXJN-91 BARRY-RP1206ZZ-XXXXJN-91 Datasheet
248Kb / 2P
4W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.A MAY 14 2019
RP1206ZZ-XXXXJN-93 BARRY-RP1206ZZ-XXXXJN-93 Datasheet
260Kb / 2P
2W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.A MAY 14 2019
RP2010ZZ-XXXXJN-91 BARRY-RP2010ZZ-XXXXJN-91 Datasheet
248Kb / 2P
8W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
RP2010ZZ-XXXXJN-93 BARRY-RP2010ZZ-XXXXJN-93 Datasheet
251Kb / 2P
4W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
RP2512ZZ-XXXXWN-91 BARRY-RP2512ZZ-XXXXWN-91 Datasheet
170Kb / 2P
3W Al2O3 Chip Resistor w/ Wraparound Terminals
REV.A MAY 28 2021
More results




Giới thiệu về Vishay Barry


Vishay Barry là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.

Vishay Barry chuyên sản xuất các điện trở có độ chính xác cao, màng mỏng và màng dày, mảng điện trở và các thành phần thụ động chuyên dụng cho các ứng dụng đòi hỏi trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quân sự và y tế.

Công ty có trụ sở tại Franklin, Kentucky và có thêm địa điểm ở Châu Âu và Châu Á.

Các sản phẩm của Vishay Barry được thiết kế và sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy nghiêm ngặt, và được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm thiết bị y tế, hệ thống tự động hóa công nghiệp và hệ thống quân sự và hàng không vũ trụ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com