công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

858-D04-103RSSY bảng dữ liệu (PDF) - NorComp

858-D04-103RSSY Datasheet PDF - NorComp
tên linh kiện 858-D04-103RSSY
tải về  858-D04-103RSSY tải về
kích thước tập tin   82.06 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  NORCOMP [NorComp]
Trang chủ  https://www.norcomp.net/
Logo NORCOMP - NorComp
Giải thích chi tiết về linh kiện M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION

858-D04-103RSSY Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
858-D04-103RSSY Datasheet PDF - NorComp

tên linh kiện 858-D04-103RSSY
tải về  858-D04-103RSSY Click to download

kích thước tập tin   82.06 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  NORCOMP [NorComp]
Trang chủ  https://www.norcomp.net/
Logo NORCOMP - NorComp
Giải thích chi tiết về linh kiện M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION

858-D04-103RSSY bảng dữ liệu (HTML) - NorComp


858-D04-103RSSY Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
M12 connector pin configurations: 3 pin, 4 pin, 5 pin, 6 pin, 8 pin, 12 pin
Non-removable Contacts
Meets IP67/IP68 water proof requirements
-40°C to +85°C Temperature Range
Available as loose piece or as pre-made M12 cables

MATERIALS
SHELL: Brass-Nickel Plated or Stainless Steel
INSULATOR: PBT-Black, UL 94V-0 (Other materials available)
CONTACTS: Brass, Gold Plated
NUT: Brass-Nickel Plated
O-RING: EPDM - Black (Other materials available)




Số phần tương tự - 858-D04-103RSSY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NorComp
858-D04-103RSU1 NORCOMP-858-D04-103RSU1 Datasheet
82Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.3 05-13-16
858-D04-103RSU4 NORCOMP-858-D04-103RSU4 Datasheet
82Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.3 05-13-16
858-D04-103RSUY NORCOMP-858-D04-103RSUY Datasheet
82Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.3 05-13-16
More results


Mô tả tương tự - 858-D04-103RSSY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NorComp
858-004-103RKTY NORCOMP-858-004-103RKTY Datasheet
73Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-4POSITION
03/07/2016
858-004-103RLUY NORCOMP-858-004-103RLUY Datasheet
69Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT(REAR)-4POSITION
03-07-16
858-004-103RSSY NORCOMP-858-004-103RSSY Datasheet
69Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-4POSITION
03-07-16
858-B04-103RSS4 NORCOMP-858-B04-103RSS4 Datasheet
75Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-B CODE-4POSITION
REV.1 09/27/2019
858-B04-203RLS4 NORCOMP-858-B04-203RLS4 Datasheet
69Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-FEMALE-CABLE MOUNT-B CODE-4POSITION
REV.2 11/17/2015
858-D04-103RKTY NORCOMP-858-D04-103RKTY Datasheet
80Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.4 06/20/2016
858-D04-103RSUY NORCOMP-858-D04-103RSUY Datasheet
82Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-MALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.3 05-13-16
858-D04-203RKTY NORCOMP-858-D04-203RKTY Datasheet
81Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-FEMALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.4 06/20/2016
858-D04-203RSSY NORCOMP-858-D04-203RSSY Datasheet
90Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-FEMALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.4 05/13/2016
858-D04-203RSUY NORCOMP-858-D04-203RSUY Datasheet
94Kb / 1P
M12 CONNECTOR SERIES-FEMALE-CABLE MOUNT-D CODE-4POSITION
REV.5 03/07/2016
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com