công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1840531 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1840531 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1840531
tải về  1840531 tải về
kích thước tập tin   960.49 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MC 1,5/19-ST-3,5

1840531 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1840531 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1840531
tải về  1840531 Click to download

kích thước tập tin   960.49 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MC 1,5/19-ST-3,5

1840531 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1840531 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 19,
number of rows: 1, number of positions: 19, number of connections: 19, product range: MC 1,5/..
-ST, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form:
L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, number of solder pins per potential: 1, plug-in
system: COMBICON MC 1,5, locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in
cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors




Số phần tương tự - 1840531

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
1840531 MICROCHIP-1840531 Datasheet
102Kb / 3P
plug-in direction parallel to the conductor axis
28. Juni 2001
More results


Mô tả tương tự - 1840531

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1840379 PHOENIX-1840379 Datasheet
139Kb / 5P
MC 1,5/ 3-ST-3,5
1840405 PHOENIX-1840405 Datasheet
140Kb / 5P
MC 1,5/ 6-ST-3,5
1840421 PHOENIX-1840421 Datasheet
140Kb / 5P
MC 1,5/ 8-ST-3,5
1840492 PHOENIX-1840492 Datasheet
393Kb / 14P
MC 1,5/15-ST-3,5
1840418 PHOENIX-1840418 Datasheet
874Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 7-ST-3,5
Jul 20, 2022
1894655 PHOENIX-1894655 Datasheet
414Kb / 11P
PCB connector - MC 1,5/ 2-ST-3,5 AU
Nov 30, 2022
1840489 PHOENIX-1840489 Datasheet
881Kb / 16P
PCB connector - MC 1,5/14-ST-3,5
Jan 3, 2023
1840515 PHOENIX-1840515 Datasheet
960Kb / 18P
PCB connector - MC 1,5/17-ST-3,5
Jan 4, 2023
1816959 PHOENIX-1816959 Datasheet
553Kb / 13P
PCB connector - MC 1,5/12-ST-3,5-LR
Jan 5, 2023
1816975 PHOENIX-1816975 Datasheet
552Kb / 13P
MC 1,5/14-ST-3,5-LR - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com