công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1830130 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1830130 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1830130
tải về  1830130 tải về
kích thước tập tin   1025.31 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - MCD 1,5/ 5-GF-3,81

1830130 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1830130 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1830130
tải về  1830130 Click to download

kích thước tập tin   1025.31 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - MCD 1,5/ 5-GF-3,81

1830130 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1830130 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 10,
number of rows: 2, number of positions: 5, number of connections: 10, product range: MCD 1,5/..
-GF, pitch: 3.81 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector
pattern alignment: Standard, locking: Screw locking, mounting: Threaded flange, type of
packaging: packed in cardboard, In combination with MCV plug components, both an MCVW
and an MCVR plug must be used.

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Conductor connection on several levels enables higher contact density




Số phần tương tự - 1830130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1830139 PHOENIX-1830139 Datasheet
61Kb / 3P
Header - PTSM 0,5/ 3-HTB-2,5-SMD WH R44
More results


Mô tả tương tự - 1830130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1830622 PHOENIX-1830622 Datasheet
979Kb / 16P
PCB header - MCV 1,5/ 5-GF-3,81
Jul 20, 2022
1827897 PHOENIX-1827897 Datasheet
977Kb / 19P
PCB header - MC 1,5/ 5-GF-3,81
Jul 20, 2022
1827907 PHOENIX-1827907 Datasheet
977Kb / 19P
PCB header - MC 1,5/ 6-GF-3,81
Jul 20, 2022
1830606 PHOENIX-1830606 Datasheet
979Kb / 16P
PCB header - MCV 1,5/ 3-GF-3,81
Jul 20, 2022
1827884 PHOENIX-1827884 Datasheet
957Kb / 18P
PCB header - MC 1,5/ 4-GF-3,81
Jul 21, 2022
1842979 PHOENIX-1842979 Datasheet
659Kb / 17P
PCB header - MCD 1,5/ 8-G1F-3,81
Jul 21, 2022
1830318 PHOENIX-1830318 Datasheet
782Kb / 17P
PCB header - MCDV 1,5/ 8-GF-3,81
Nov 30, 2022
1842940 PHOENIX-1842940 Datasheet
666Kb / 17P
PCB header - MCD 1,5/ 5-G1F-3,81
1843059 PHOENIX-1843059 Datasheet
666Kb / 17P
PCB header - MCD 1,5/15-G1F-3,81
1830169 PHOENIX-1830169 Datasheet
1,010Kb / 16P
MCD 1,5/ 8-GF-3,81 - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com