công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1713927 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1713927 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1713927
tải về  1713927 tải về
kích thước tập tin   301.88 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - MKDS 5/ 8-6,35

1713927 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1713927 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1713927
tải về  1713927 Click to download

kích thước tập tin   301.88 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB terminal block - MKDS 5/ 8-6,35

1713927 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1713927 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 630 V, nominal cross section: 4
mm2, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions per row: 8, product range:
MKDS 5, pitch: 6.35 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head
form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color:
green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 5.1 mm, number of solder pins per potential: 1,
type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors
• The latching on the side enables various numbers of positions to be combined




Số phần tương tự - 1713927

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
17139201 PHOENIX-17139201 Datasheet
54Kb / 2P
Accessories for tools/automatic devices - FUSE SB 2,5A
09/11/2020
1713923 PHOENIX-1713923 Datasheet
51Kb / 4P
PCB terminal block - PTA 1,5/ 6-5,0 BK
More results


Mô tả tương tự - 1713927

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1706756 PHOENIX-1706756 Datasheet
123Kb / 6P
PCB terminal block - MKDS 5/ 4-6,35
1713846 PHOENIX-1713846 Datasheet
60Kb / 5P
PCB terminal block - MKDS 5/12-6,35
1713888 PHOENIX-1713888 Datasheet
60Kb / 5P
PCB terminal block - MKDS 5/10-6,35
1713969 PHOENIX-1713969 Datasheet
101Kb / 5P
PCB terminal block - MKDS 5/ 6-6,35
1714942 PHOENIX-1714942 Datasheet
122Kb / 6P
PCB terminal block - MKDS 5/ 3-6,35 BK
1724608 PHOENIX-1724608 Datasheet
71Kb / 4P
PCB terminal block - MKDS 5 HV/ 6-ZB-6,35
1724611 PHOENIX-1724611 Datasheet
71Kb / 4P
PCB terminal block - MKDS 5 HV/ 7-ZB-6,35
1732937 PHOENIX-1732937 Datasheet
56Kb / 4P
PCB terminal block - MKDS 5/ 2-6,35 GY
1888315 PHOENIX-1888315 Datasheet
55Kb / 4P
PCB terminal block - MKDS 5/ 2-6,35 BK ANG.SCHR
1713985 PHOENIX-1713985 Datasheet
129Kb / 9P
PCB terminal block - MKDS 5/ 5-6,35
09/11/2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com