công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1862904 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1862904 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1862904
tải về  1862904 tải về
kích thước tập tin   357.7 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MCVW 1,5/ 7-ST-3,5

1862904 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1862904 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1862904
tải về  1862904 Click to download

kích thước tập tin   357.7 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB connector - MCVW 1,5/ 7-ST-3,5

1862904 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1862904 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 7,
number of rows: 1, number of positions: 7, number of connections: 7, product range: MCVW 1,5/.
.-ST, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form:
L Slotted, conductor/PCB connection direction: -90 °, number of solder pins per potential: 1,
plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: without, mounting: without, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors




Số phần tương tự - 1862904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1862900000 WEIDMULLER-1862900000 Datasheet
389Kb / 4P
SC-SMT 3.81/08/90G 3.2SN BK RL
More results


Mô tả tương tự - 1862904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1827020 PHOENIX-1827020 Datasheet
152Kb / 6P
MCVW 1,5/ 7-ST-3,81
1862946 PHOENIX-1862946 Datasheet
139Kb / 5P
MCVW 1,5/11-ST-3,5
1800238 PHOENIX-1800238 Datasheet
67Kb / 2P
MCVW 1,5/ 2-ST-3,5 BK
1840418 PHOENIX-1840418 Datasheet
874Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 7-ST-3,5
Jul 20, 2022
1863084 PHOENIX-1863084 Datasheet
348Kb / 10P
PCB connector - MCVW 1,5/10-STF-3,5
Jan 3, 2023
1790535 PHOENIX-1790535 Datasheet
778Kb / 16P
PCB connector - DFMC 1,5/ 7-ST-3,5-LR
Jan 4, 2023
1862991 PHOENIX-1862991 Datasheet
400Kb / 12P
PCB connector - MCVW 1,5/16-ST-3,5
Jan 10, 2023
1863013 PHOENIX-1863013 Datasheet
351Kb / 10P
PCB connector - MCVW 1,5/ 3-STF-3,5
Jan 10, 2023
1939960 PHOENIX-1939960 Datasheet
728Kb / 16P
PCB connector - FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,5
Nov 30, 2022
1863039 PHOENIX-1863039 Datasheet
648Kb / 14P
MCVW 1,5/ 5-STF-3,5 - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com