công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1766712 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1766712 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1766712
tải về  1766712 tải về
kích thước tập tin   528.86 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - GMSTBVA 2,5/ 7-G

1766712 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1766712 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1766712
tải về  1766712 Click to download

kích thước tập tin   528.86 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - GMSTBVA 2,5/ 7-G

1766712 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1766712 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 630 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 7,
number of rows: 1, number of positions: 7, number of connections: 7, product range: GMSTBVA
2,5/..-G, pitch: 7.5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.9
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin
connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Larger pitch for increased voltage requirements
• Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB




Số phần tương tự - 1766712

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1766709 PHOENIX-1766709 Datasheet
146Kb / 5P
GMVSTBW 2,5/ 6-ST
1766725 PHOENIX-1766725 Datasheet
88Kb / 5P
Base strip - GMSTBVA 2,5/ 8-G
1766738 PHOENIX-1766738 Datasheet
90Kb / 6P
Base strip - GMSTBVA 2,5/ 9-G
1766741 PHOENIX-1766741 Datasheet
502Kb / 14P
GMSTBVA 2,5/10-G - PCB header
1766754 PHOENIX-1766754 Datasheet
67Kb / 4P
Base strip - GMSTBVA 2,5/11-G
More results


Mô tả tương tự - 1766712

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1766660 PHOENIX-1766660 Datasheet
140Kb / 5P
GMSTBVA 2,5/ 2-G
1766686 PHOENIX-1766686 Datasheet
89Kb / 5P
Base strip - GMSTBVA 2,5/ 4-G
1766725 PHOENIX-1766725 Datasheet
88Kb / 5P
Base strip - GMSTBVA 2,5/ 8-G
1766770 PHOENIX-1766770 Datasheet
141Kb / 5P
GMSTBVA 2,5/ 2-G-7,62
1766822 PHOENIX-1766822 Datasheet
94Kb / 6P
Base strip - GMSTBVA 2,5/ 7-G-7,62
1766699 PHOENIX-1766699 Datasheet
140Kb / 5P
GMSTBVA 2,5/ 5-G
1767979 PHOENIX-1767979 Datasheet
358Kb / 11P
PCB header - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62
1963476 PHOENIX-1963476 Datasheet
512Kb / 12P
MC 0,5/ 7-G-2,5 THT - PCB header
1963586 PHOENIX-1963586 Datasheet
511Kb / 12P
MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT - PCB header
1936063 PHOENIX-1936063 Datasheet
242Kb / 10P
MSTBVA 2,5/ 7-G-5,08-RN - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com