công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CBC3100BKGKWS bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

CBC3100BKGKWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện CBC3100BKGKWS
tải về  CBC3100BKGKWS tải về
kích thước tập tin   63.97 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Thin Film Binary MOS Capacitors

CBC3100BKGKWS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CBC3100BKGKWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện CBC3100BKGKWS
tải về  CBC3100BKGKWS Click to download

kích thước tập tin   63.97 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Thin Film Binary MOS Capacitors

CBC3100BKGKWS bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


CBC3100BKGKWS Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Wire bondable
• User value selection
• Five capacitors on a 0.019" x 0.048" (CBB)
or 0.044" x 0.044" (CBC) chip
• Case size: 0402, 0404
• Capacitance range: up to 93 pF in binary
increments
• Dielectric: silicon dioxide
• Low dielectric loss
• Substrate: silicon with gold backing
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - CBC3100BKGKWS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cymbet Corporation
CBC3105 CYMBET-CBC3105 Datasheet
212Kb / 1P
Ambiq AM1803 RTC Power Backup with EnerChip Battery
CBC3105 CYMBET-CBC3105 Datasheet
288Kb / 3P
EnerChip CC Backup Power for Epson RX-8564 Real-Time Clock
CBC3105 CYMBET-CBC3105 Datasheet
1Mb / 12P
EnerChip CC with Integrated Power Management
CBC3105 CYMBET-CBC3105 Datasheet
202Kb / 1P
Microchip MDP79410 RTC Power Backup with EnerChip Battery
CBC3105 CYMBET-CBC3105 Datasheet
205Kb / 1P
Epson RX-8564 RTC Power Backup with EnerChip Battery
More results


Mô tả tương tự - CBC3100BKGKWS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
02013J0R1ABSTR AVX-02013J0R1ABSTR Datasheet
217Kb / 19P
Thin-Film Chip Capacitors
logo
Vishay Siliconix
CBA VISHAY-CBA_15 Datasheet
76Kb / 3P
Thin Film Binary MOS Capacitors
02-May-13
CBB VISHAY-CBB_15 Datasheet
73Kb / 3P
Thin Film Binary MOS Capacitors
24-Sep-13
BRCP VISHAY-BRCP Datasheet
240Kb / 6P
Thin Film Bar MOS Capacitors
22-Jan-15
logo
M-System Co.,Ltd.
CBB MSYSTEM-CBB Datasheet
80Kb / 3P
Thin Film Binary MOS Capacitors
CBA MSYSTEM-CBA Datasheet
83Kb / 3P
Thin Film Binary MOS Capacitors
logo
Vishay Siliconix
CBB VISHAY-CBB Datasheet
80Kb / 3P
Thin Film Binary MOS Capacitors
24-Sep-13
CBA VISHAY-CBA Datasheet
83Kb / 3P
Thin Film Binary MOS Capacitors
02-May-13
BRCP VISHAY-BRCP_V01 Datasheet
222Kb / 6P
Thin Film Bar MOS Capacitors
22-Jan-15
CBA VISHAY-CBA_V01 Datasheet
68Kb / 3P
Thin Film Binary MOS Capacitors
02-May-13
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com