công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AORN1003AT1 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

AORN1003AT1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện AORN1003AT1
tải về  AORN1003AT1 tải về
kích thước tập tin   96.13 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks

AORN1003AT1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AORN1003AT1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện AORN1003AT1
tải về  AORN1003AT1 Click to download

kích thước tập tin   96.13 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks

AORN1003AT1 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


AORN1003AT1 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Moisture resistant tantalum nitride resistive film
(MIL STD 202, method 106)
• Standard 8 pin count (0.150" narrow body)
JEDEC® MS-012
• Rugged molded case construction
• Excellent long term ratio stability
(ΔR ± 0.015 %)
• Low TCR tracking ± 5 ppm/°C
• Passes sulfur resistance test per ASTM B 809
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - AORN1003AT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
AORN VISHAY-AORN Datasheet
101Kb / 4P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks
24-Feb-15
More results


Mô tả tương tự - AORN1003AT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
RMKM VISHAY-RMKM Datasheet
98Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
21-Aug-06
logo
Bi technologies
694 BITECH-694 Datasheet
101Kb / 5P
Dual In-Line Precision Thin Film Resistor Networks
logo
Vishay Siliconix
VSOR2000S1 VISHAY-VSOR2000S1 Datasheet
235Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
15-May-07
RMKMS VISHAY-RMKMS Datasheet
240Kb / 3P
Molded, 50 Mil Pitch, Dual-In-Line Resistor Networks
02-May-07
PATT VISHAY-PATT Datasheet
94Kb / 4P
Precision Automotive High Temperature Thin Film Chip Resistor, AEC-Q200 Qualified
17-Sep-13
AORN VISHAY-AORN Datasheet
101Kb / 4P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks
24-Feb-15
NOMCA VISHAY-NOMCA Datasheet
107Kb / 5P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Precision Automotive, AEC-Q200 Qualified, Networks
24-Feb-12
ORN VISHAY-ORN_17 Datasheet
100Kb / 3P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor
02-Sep-11
OSOP VISHAY-OSOP_17 Datasheet
127Kb / 3P
Molded, 25 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor
03-Mar-17
NOMC VISHAY-NOMC_17 Datasheet
128Kb / 4P
Molded, 50 mil Pitch, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Narrow Body, Surface Mount Network
25-Apr-17
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com