công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1750002842 bảng dữ liệu (PDF) - Advantech Co., Ltd.

1750002842 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
tên linh kiện 1750002842
tải về  1750002842 tải về
kích thước tập tin   3146.63 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual/Quad Mini-ITX Motherboard

1750002842 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1750002842 Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện 1750002842
tải về  1750002842 Click to download

kích thước tập tin   3146.63 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual/Quad Mini-ITX Motherboard

1750002842 bảng dữ liệu (HTML) - Advantech Co., Ltd.


1750002842 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
ƒ NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual/Quad 1GHz high performance processor
ƒ On board DDR3 1066MHz 1GB/2GB memory and 8GB EMMC NAND flash
ƒ Supports Triple Display: VGA/HDMI/LVDS
ƒ Supports 1 x PCIe, 1 x mini-PCIe, 5 x serial ports, 6 x USB, 1 x M.2 socket,
18 x GPIO, 1 x CAN
ƒ Low power consumption, fanless design
ƒ Supports Linux and Android BSP




Số phần tương tự - 1750002842

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
1750002842 ADVANTECH-1750002842 Datasheet
356Kb / 1P
802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.0 Half-size Mini PCIe Card
1750002842 ADVANTECH-1750002842 Datasheet
489Kb / 1P
802.11 a/b/g/n Mini PCIe Card
1750002842 ADVANTECH-1750002842 Datasheet
576Kb / 1P
802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 Half-size Mini PCIe Card
1750002842 ADVANTECH-1750002842 Datasheet
281Kb / 1P
802.11 a/b/g/n Full-size Mini PCIe Card
1750002842 ADVANTECH-1750002842 Datasheet
440Kb / 1P
802.11 b/g/n Mini PCIe Card
More results


Mô tả tương tự - 1750002842

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
RSB-4411 ADVANTECH-RSB-4411 Datasheet
726Kb / 2P
NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 3.5" SBC
EPC-R6410 ADVANTECH-EPC-R6410 Datasheet
3Mb / 4P
NXP i.MX6 Cortex-A9 RISC Embedded Mini-ITX Box Computer
7-Jul-2021
ROM-3420 ADVANTECH-ROM-3420 Datasheet
3Mb / 4P
NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 RTX v2.0 module
16-Jun-2022
ROM-5420 ADVANTECH-ROM-5420 Datasheet
3Mb / 4P
NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 SMARC v1.1 Module
21-Jun-2022
ROM-7420 ADVANTECH-ROM-7420 Datasheet
3Mb / 4P
NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Qseven Module
21-Jun-2022
RSB-3430 ADVANTECH-RSB-3430 Datasheet
692Kb / 2P
NXP Arm® Cortex®-A9 i.MX6 2.5" SBC
29-Mar-2022
logo
BCM Advanced Research.
AR6MXQ-DEV BCM-AR6MXQ-DEV Datasheet
141Kb / 1P
NXP i.MX6 ARM Cortex A9 Quad Core Development Kit
2/17/2016
AR6MXQ BCM-AR6MXQ Datasheet
671Kb / 1P
Freescale® i.MX6 Cortex A9 Quad Core Full Feature ARM Motherboard (SBC)
AR6MXS BCM-AR6MXS Datasheet
660Kb / 1P
NXP i.MX6 Cortex A9 Solo Core ARM Motherboard (SBC)
SMA-IMX6 BCM-SMA-IMX6 Datasheet
262Kb / 1P
NXP i.MX6 ARM Cortex A9 Solo/Dual Lite/Dual/Quad SMARC Module
2020/10/30
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com