công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRV4F0APD102MFCV1M bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

PRV4F0APD102MFCV1M Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện PRV4F0APD102MFCV1M
tải về  PRV4F0APD102MFCV1M tải về
kích thước tập tin   94.58 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Industrial Potentiometer

PRV4F0APD102MFCV1M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PRV4F0APD102MFCV1M Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện PRV4F0APD102MFCV1M
tải về  PRV4F0APD102MFCV1M Click to download

kích thước tập tin   94.58 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Industrial Potentiometer

PRV4F0APD102MFCV1M bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


PRV4F0APD102MFCV1M Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• High power rating 2 W at 70 °C
• Full sealing
• Low contact resistance variation (1 % typical)
• Robust nickel plated brass shaft
• Use of faston 2.86 connections
• Cermet element
• Center detent option
• Test according to CECC 41000 or IEC 60393-1
• Electrical performance in accordance with MIL-PRF-94
standards
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - PRV4F0APD102MFCV1M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PRV4F0GJS102KAB10 VISHAY-PRV4F0GJS102KAB10 Datasheet
106Kb / 5P
Industrial Potentiometer
22-Sep-15
PRV4F0GJS102KLB010 VISHAY-PRV4F0GJS102KLB010 Datasheet
105Kb / 5P
Industrial Potentiometer
06-Aug-13
PRV4F0GJS103KAB10 VISHAY-PRV4F0GJS103KAB10 Datasheet
106Kb / 5P
Industrial Potentiometer
22-Sep-15
PRV4F0GJS502KAB10 VISHAY-PRV4F0GJS502KAB10 Datasheet
106Kb / 5P
Industrial Potentiometer
22-Sep-15
PRV4F0GJS502KLB10 VISHAY-PRV4F0GJS502KLB10 Datasheet
106Kb / 5P
Industrial Potentiometer
22-Sep-15
More results


Mô tả tương tự - PRV4F0APD102MFCV1M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
7312S-1K-XXXX-C-SW1 ETC1-7312S-1K-XXXX-C-SW1 Datasheet
75Kb / 2P
Industrial Potentiometer
logo
Vishay Siliconix
PRV4 VISHAY-PRV4 Datasheet
140Kb / 4P
Industrial Potentiometer
21-Sep-06
logo
Productwell Precision E...
PTHHPB PRODUCTWELL-PTHHPB Datasheet
86Kb / 1P
POTENTIOMETER
logo
Bourns Electronic Solut...
3290H-1-103M BOURNS-3290H-1-103M Datasheet
130Kb / 1P
Square Trimpot Trimming Potentiometer Multiturn/ Wirewound / Industrial / Sealed
logo
CTS Corporation
026T220R103B1A1 CTS-026T220R103B1A1 Datasheet
2Mb / 4P
Industrial 24mm Diameter 5 Watt, Wirewound Rotary Potentiometer
450T220R103B1 CTS-450T220R103B1_16 Datasheet
269Kb / 9P
Industrial 24mm Diameter 1/2 Watt, Composition Rotary Potentiometer
270T220R103B1A1 CTS-270T220R103B1A1 Datasheet
234Kb / 9P
Industrial 16mm Diameter Carbon Composition Ratary Potentiometer
logo
Vishay Siliconix
UIPMA VISHAY-UIPMA Datasheet
288Kb / 7P
Displacement Sensor, Ultraflat Industrial Potentiometer Membrane
22-Jan-18
PRV4 VISHAY-PRV4_17 Datasheet
107Kb / 5P
Industrial Potentiometer
04-Jul-17
UIPMA VISHAY-UIPMA_V01 Datasheet
265Kb / 7P
Displacement Sensor, Ultraflat Industrial Potentiometer Membrane
20-Sep-2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com