công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M64Y101KB40 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

M64Y101KB40 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện M64Y101KB40
tải về  M64Y101KB40 tải về
kích thước tập tin   105.82 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 3/8 Square (10 mm) Multi-Turn Cermet Trimmer

M64Y101KB40 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
M64Y101KB40 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện M64Y101KB40
tải về  M64Y101KB40 Click to download

kích thước tập tin   105.82 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện 3/8 Square (10 mm) Multi-Turn Cermet Trimmer

M64Y101KB40 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


M64Y101KB40 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Industrial grade
• 0.5 W at 70 °C
• Tests according to CECC 41000 or IEC 60393-1
• Contact resistance variation < 2 %
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - M64Y101KB40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Enercon Technologies Eu...
M64 ENERCON-M64 Datasheet
375Kb / 2P
Rugged Small Size USB3 Flash Drive
logo
Deep Sea Electronics
M640 DSE-M640 Datasheet
1Mb / 7P
PROGRAMMABLE CONTROLLER FOR USE IN VEHICLES AND OFF-HIGHWAY MACHINERY
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M64080GP MITSUBISHI-M64080GP Datasheet
255Kb / 10P
410MHz 2SYSTEM 1CHIP PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
M64092FP MITSUBISHI-M64092FP Datasheet
282Kb / 7P
Serial input pll prequency synthesizer for TV/VCR
logo
Enercon Technologies Eu...
M641 ENERCON-M641 Datasheet
550Kb / 5P
DC/DC POWER SUPPLY
Nov 2, 2021
More results


Mô tả tương tự - M64Y101KB40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
64P201E3 VISHAY-64P201E3 Datasheet
137Kb / 4P
3/8 Square (10 mm) Multi-Turn Cermet Trimmer
04-Sep-07
T93 VISHAY-T93_13 Datasheet
90Kb / 5P
3/8 Square Multi-Turn Cermet Trimmer
24-Aug-10
T93XA202KT20 VISHAY-T93XA202KT20 Datasheet
96Kb / 5P
3/8" Square Multi-Turn Cermet Trimmer
05-Aug-13
T93YA202KT20 VISHAY-T93YA202KT20 Datasheet
96Kb / 5P
3/8 Square Multi-Turn Cermet Trimmer
05-Aug-13
T93XB503KT20 VISHAY-T93XB503KT20 Datasheet
116Kb / 6P
3/8 Square Multi-Turn Cermet Trimmer
05-Aug-13
T93YB202KT20 VISHAY-T93YB202KT20 Datasheet
96Kb / 5P
3/8 Square Multi-Turn Cermet Trimmer
05-Aug-13
T93YA102KT20 VISHAY-T93YA102KT20 Datasheet
96Kb / 5P
3/8 Square Multi-Turn Cermet Trimmer
05-Aug-13
T93 VISHAY-T93_17 Datasheet
110Kb / 5P
3/8" Square Multi-Turn Cermet Trimmer
26-Jan-18
T93 VISHAY-T93_V01 Datasheet
90Kb / 5P
3/8" Square Multi-Turn Cermet Trimmer
26-Jan-18
M63P201KB40T607 VISHAY-M63P201KB40T607 Datasheet
88Kb / 3P
3/8 Square (10 mm) Single-Turn Cermet Trimmer
26-Jan-18
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com