công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP3428WT7-G1 bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

AP3428WT7-G1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện AP3428WT7-G1
tải về  AP3428WT7-G1 tải về
kích thước tập tin   1095.72 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER

AP3428WT7-G1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AP3428WT7-G1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện AP3428WT7-G1
tải về  AP3428WT7-G1 Click to download

kích thước tập tin   1095.72 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER

AP3428WT7-G1 bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated


AP3428WT7-G1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
- Output Current: Up to 1A
- Output Voltage: 0.6V to VIN
- Input Voltage: 2.5V to 5.5V
- 0.6V Reference Voltage with ±2% Precision
- 40μA (typ) No Load Quiescent Current
- Shutdown Current: <1μA
- 100% Duty Cycle Operation
- 1.5MHz Switching Frequency
- Internal Soft Start
- No External Compensation Required
- Current Limit Protection
- Thermal Shutdown
- TSOT25, TSOT25 (Type SM), U-DFN2020-6 (Type J) Packages
- Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
- Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
- For automotive applications requiring specific change control

Applications
- Post DC-DC Voltage Regulation
- Set Top Boxes
- Notebook Computer
- PAD




Số phần tương tự - AP3428WT7-G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
AP3428 DIODES-AP3428 Datasheet
1,019Kb / 13P
1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
Rev 2
AP3428A DIODES-AP3428A Datasheet
1,019Kb / 13P
1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
Rev 2
AP3428AKTTR-G1 DIODES-AP3428AKTTR-G1 Datasheet
1,019Kb / 13P
1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
Rev 2
logo
TECH PUBLIC Electronics...
AP3428AKTTR-TP TECHPUBLIC-AP3428AKTTR-TP Datasheet
4Mb / 7P
High Efficiency 1.5MHz, 1.5A Synchronous Step Down Regulator
logo
Diodes Incorporated
AP3428DNTR-G1 DIODES-AP3428DNTR-G1 Datasheet
1,019Kb / 13P
1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
Rev 2
More results


Mô tả tương tự - AP3428WT7-G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Richtek Technology Corp...
RT8010 RICHTEK-RT8010 Datasheet
397Kb / 15P
1.5MHz, 1A, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
RT8016 RICHTEK-RT8016 Datasheet
254Kb / 14P
1.5MHz, 1A, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AUR9705 BCDSEMI-AUR9705 Datasheet
580Kb / 14P
1.5MHz, 1A, STEP DOWN DC-DC CONVERTER
AUR9713 BCDSEMI-AUR9713 Datasheet
768Kb / 14P
1.5MHz, 1A, STEP DOWN DC-DC CONVERTER
logo
Richtek Technology Corp...
RT8010GQW RICHTEK-RT8010GQW Datasheet
332Kb / 15P
1.5MHz, 1A, High Efficiency PWM Step-Down DC/DC Converter
logo
Diodes Incorporated
AP3401 DIODES-AP3401 Datasheet
933Kb / 11P
1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC - DC BUCK CONVERTER
Rev 2
AP3428 DIODES-AP3428 Datasheet
1,019Kb / 13P
1.5MHZ, 1A STEP-DOWN DC-DC BUCK CONVERTER
Rev 2
logo
E-CMOS Corporation
EC3201S E-CMOS-EC3201S Datasheet
653Kb / 9P
1A, 1.5MHz, Synchronous Step Down DC/DC Converter
logo
Diodes Incorporated
AP3427M DIODES-AP3427M Datasheet
621Kb / 9P
DUAL 1A, 1.5MHz SYNCHRONOUS STEP-DOWN DC-DC CONVERTER
Rev 1
logo
AiT Semiconductor Inc.
A7131 AITSEMI-A7131 Datasheet
672Kb / 12P
DC-DC CONVERTER/ BUCK (STEP-DOWN) 3.0A 1.5MHz SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER
REV2.0
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com