công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP3423 bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

SP3423 Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện SP3423
tải về  SP3423 tải về
kích thước tập tin   1003.7 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện SP3423, 0.2pF, /-10kV Diode Array

SP3423 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SP3423 Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện SP3423
tải về  SP3423 Click to download

kích thước tập tin   1003.7 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện SP3423, 0.2pF, /-10kV Diode Array

SP3423 bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


SP3423 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The SP3423 integrates 2 channels of low capacitance
steering diodes and and an avalanche breakdown diode
to provide protection for electronic equipment that may
experience destructive electrostatic discharges (ESD). The
SP3423 can safely absorb repetitive ESD strikes above
the maximum contact level specified in IEC 61000-4-2
international standard (±8kV contact discharge) without
performance degradation.
The low off-state capacitance makes it ideal for protecting
high-speed signal lines such as USB2.0/3.0 and 10GbE
interfaces with an extremely low dynamic resistance to
protect the most sensitive, state of the art chipsets against
ESD transients.
Its flow-through capability makes this SP3423 TVS a PCB
layout friendly component and helps reduce stray PCB
capacitances.

Features
• ESD, IEC 61000-4-2,
±10kV contact, ±15kV air
• EFT, IEC 61000-4-4, 80A
(tP=5/50ns)
• Lightning, 2A (8/20μs as
defined in IEC 61000-4-5
2nd edition)
• Low capacitance of 0.2pF
(TYP) per I/O
• Low leakage current of
0.01μA (TYP) at 5V
• Small μDFN-6 footprint
(1.2 mm x 1.0 mm x 0.5
mm)
• AEC-Q101 qualified
• Moisture Sensitivity
Level(MSL -1)
• Halogen free, lead free
and RoHS compliant

Applications
• LCD/PDP TVs
• External Storages
• DVD/Blu-ray Players
• Set Top Boxes
• Smartphones
• Ultrabooks/Notebooks
• Digital Cameras
• Portable Medical
• Automotive Electronics
• Wearable Technology
• USB 2.0/3.0
• Ethernet up to 10GbE




Số phần tương tự - SP3423

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SP3420-04UTG LITTELFUSE-SP3420-04UTG Datasheet
995Kb / 5P
TVS Diode Arrays (SPA ? Diodes) Lightning Surge Protection - SP3420-04UTG
Revision: 07/16/19
SP3422 LITTELFUSE-SP3422 Datasheet
2Mb / 4P
SP3422 0.2pF 22kV Diode Array
More results


Mô tả tương tự - SP3423

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
2CL2FG GETEDZ-2CL2FG Datasheet
66Kb / 1P
10kV 60mA HIGH VOLTAGE DIODE
2CL2FK GETEDZ-2CL2FK Datasheet
63Kb / 1P
10kV 100mA HIGH VOLTAGE DIODE
2CL2G GETEDZ-2CL2G Datasheet
63Kb / 1P
10kV 100mA HIGH VOLTAGE DIODE
CL03-10 GETEDZ-CL03-10 Datasheet
80Kb / 1P
10kV 300mA HIGH VOLTAGE DIODE
CL03-10F GETEDZ-CL03-10F Datasheet
80Kb / 1P
10kV 300mA HIGH VOLTAGE DIODE
HV37-10 GETEDZ-HV37-10 Datasheet
80Kb / 1P
10kV 350mA HIGH VOLTAGE DIODE
HV37-10F GETEDZ-HV37-10F Datasheet
80Kb / 1P
10kV 350mA HIGH VOLTAGE DIODE
HV500F10 GETEDZ-HV500F10 Datasheet
80Kb / 1P
10kV 500mA HIGH VOLTAGE DIODE
logo
Littelfuse
SP3422 LITTELFUSE-SP3422 Datasheet
2Mb / 4P
SP3422 0.2pF 22kV Diode Array
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPESD0534P TECHPUBLIC-TPESD0534P Datasheet
1Mb / 5P
0.2pf 4-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com