công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273846 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273846 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273846
tải về  3273846 tải về
kích thước tập tin   555.33 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 18X4 WH

3273846 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273846 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273846
tải về  3273846 Click to download

kích thước tập tin   555.33 Kbytes
Page   22 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 18X4 WH

3273846 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273846 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, the blocks can be bridged with one another via the conductor shaft, for
corresponding plug-in bridges, see accessories, bridged internally, nom. voltage: 450 V, nominal
current: 32 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2,
mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging,
color: white

Your advantages
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology




Số phần tương tự - 3273846

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273840 PHOENIX-3273840 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4 YE
3273842 PHOENIX-3273842 Datasheet
68Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4 GN
3273844 PHOENIX-3273844 Datasheet
68Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4 BN
3273848 PHOENIX-3273848 Datasheet
553Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 18X4 BK
Jun 23, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3273846

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273582 PHOENIX-3273582 Datasheet
70Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35 WH
3273836 PHOENIX-3273836 Datasheet
68Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4 BU
3273838 PHOENIX-3273838 Datasheet
68Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4 RD
3273648 PHOENIX-3273648 Datasheet
476Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35 WH
Jun 2, 2022
3273978 PHOENIX-3273978 Datasheet
481Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-G WH
Jun 27, 2022
3273780 PHOENIX-3273780 Datasheet
484Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A WH
Jun 16, 2022
3273912 PHOENIX-3273912 Datasheet
550Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 WH
Jun 13, 2022
3273714 PHOENIX-3273714 Datasheet
484Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A WH
Jul 20, 2022
3274044 PHOENIX-3274044 Datasheet
473Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G WH
Jul 29, 2022
3273851 PHOENIX-3273851 Datasheet
556Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 18X4 PK
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com