công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IWAS4532AGEB140KF1 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

IWAS4532AGEB140KF1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện IWAS4532AGEB140KF1
tải về  IWAS4532AGEB140KF1 tải về
kích thước tập tin   83.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Wireless Charging Receiving Coil / Shield

IWAS4532AGEB140KF1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IWAS4532AGEB140KF1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện IWAS4532AGEB140KF1
tải về  IWAS4532AGEB140KF1 Click to download

kích thước tập tin   83.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Wireless Charging Receiving Coil / Shield

IWAS4532AGEB140KF1 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


IWAS4532AGEB140KF1 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Operating temperature: -40 °C to +85 °C
• Storage temperature: -40 °C to +85 °C
• IRMS: base on temperature rise up to 40 °C
maximum
• Power rating: 5 W
• Compliant to Qi standard
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - IWAS4532AGEB140KF1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
IWAS4532AGEB140KF1 VISHAY-IWAS4532AGEB140KF1 Datasheet
97Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil / Shield
05-Jul-2019
More results


Mô tả tương tự - IWAS4532AGEB140KF1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Superworld Electronics
SRX38310914KFA SUPERWORLD-SRX38310914KFA Datasheet
672Kb / 3P
Wireless Charging Receiving Coil/Shield
logo
Vishay Siliconix
IWAS-3827EC-50 VISHAY-IWAS-3827EC-50_17 Datasheet
79Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil/Shield
04-Aug-16
IWAS-4832EC-50 VISHAY-IWAS-4832EC-50_17 Datasheet
77Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil/Shield
05-Aug-13
IWAS-4832FE-50 VISHAY-IWAS-4832FE-50 Datasheet
72Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil/Shield
23-Jan-15
IWAS4532AGEB140KF1 VISHAY-IWAS4532AGEB140KF1 Datasheet
97Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil / Shield
05-Jul-2019
IWAS3010AZEB130KF1 VISHAY-IWAS3010AZEB130KF1 Datasheet
83Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil / Shield
05-Jul-2019
IWAS4832AEEB120KF1 VISHAY-IWAS4832AEEB120KF1 Datasheet
89Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil / Shield
05-Jul-2019
IWAS3010AZEB130KF1 VISHAY-IWAS3010AZEB130KF1_V01 Datasheet
68Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil / Shield
05-Jul-2019
IWAS4832ABEB130KF1 VISHAY-IWAS4832ABEB130KF1 Datasheet
77Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil / Shield
14-Dec-2021
IWAS4832AEEB120KF1 VISHAY-IWAS4832AEEB120KF1_V01 Datasheet
75Kb / 2P
Wireless Charging Receiving Coil / Shield
05-Jul-2019
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com