công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD751-Q1 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
ESD751-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện ESD751-Q1
tải về  ESD751-Q1 tải về
kích thước tập tin   1326.67 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1, and ESD761-Q1 Automotive 24-V, 1-Channel ESD Protection Diodes for In-Vehicle Networks

ESD751-Q1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ESD751-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện ESD751-Q1
tải về  ESD751-Q1 Click to download

kích thước tập tin   1326.67 Kbytes
Page   27 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1, and ESD761-Q1 Automotive 24-V, 1-Channel ESD Protection Diodes for In-Vehicle Networks

ESD751-Q1 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


ESD751-Q1 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection:
– ±30-kV, ±22-kV or ±15-kV contact discharge
– ±30-kV, ±22-kV or ±15-kV air-gap discharge
• ISO 10605 (330 pF, 330 Ω) ESD protection:
– ±30-kV, ±22-kV or ±15-kV contact discharge
– ±30-kV, ±22-kV or ±15-kV air-gap discharge
• 24-V working voltage
• Bidirectional ESD protection
• Low clamping voltage protects downstream
components
• AEC-Q101 qualified
• Temperature range: –55°C to +150°C
• I/O capacitance = 2.3 pF, 1.6 pF, or 1.1 pF (typical)
• Offered in industry standard packages: SOD-323
(DYF), SOD-523 (DYA), and 0402 size leadless
package (DPY)
• Leaded packages used for automatic optical
inspection (AOI)

2 Applications
• Automotive in-vehicle networks:
– Local interconnect network (LIN)
– Single line CAN ESD protection
• Industrial control networks:
– DeviceNet
– Smart distribution systems

3 Description
The ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1, and ESD761-Q1
are single-channel low capacitance bidirectional ESD
protection devices for local interconnect network
(LIN). These devices are rated to dissipate contact
ESD strikes beyond the maximum level specified
in the IEC 61000-4-2 international standard (±30-
kV Contact, ±30-kV Airgap), (±22-kV Contact, ±22-
kV Airgap), and (±15-kV Contact, ±15-kV Airgap),
respectively. The low dynamic resistance and low
clamping voltage help protect systems against
transient events. This protection is key as automotive
systems require a high level of robustness and
reliability when they control safety devices.
The ESD1LIN24-Q1 and ESD751-Q1 are both offered
in leaded packages for easy flow through routing.




Số phần tương tự - ESD751-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ESD751-Q1 TI-ESD751-Q1 Datasheet
1Mb / 26P
ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1, and ESD761-Q1 Automotive 24-V, 1-Channel ESD Protection Diodes for In-Vehicle Networks
REVISED SEPTEMBER 2022
ESD751-Q1 TI-ESD751-Q1 Datasheet
1Mb / 25P
ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1, and ESD761-Q1 Automotive 24-V, 1-Channel ESD Protection Diodes for In-Vehicle Networks
REVISED NOVEMBER 2022
ESD751-Q1 TI-ESD751-Q1 Datasheet
957Kb / 19P
ESD751 and ESD761 24-V 1-Channel ESD Protection Diodes
REVISED DECEMBER 2022
ESD751-Q1 TI-ESD751-Q1 Datasheet
1Mb / 24P
ESD751 and ESD761 24-V 1-Channel ESD Protection Diodes
REVISED DECEMBER 2022
More results


Mô tả tương tự - ESD751-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
PESD24V PROTEC-PESD24V Datasheet
463Kb / 7P
ESD PROTECTION FOR IN-VEHICLE NETWORKS
logo
Texas Instruments
ESD2CAN24-Q1 TI-ESD2CAN24-Q1 Datasheet
1Mb / 22P
ESD2CAN24-Q1 Automotive 24-V, 2-Channel ESD Protection Diode for In-Vehicle Networks
JUNE 2022
ESD1LIN24-Q1 TI-ESD1LIN24-Q1 Datasheet
1Mb / 26P
ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1, and ESD761-Q1 Automotive 24-V, 1-Channel ESD Protection Diodes for In-Vehicle Networks
REVISED SEPTEMBER 2022
ESD2CAN24-Q1 TI-ESD2CAN24-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 25P
ESD2CANxx24-Q1 Automotive 24-V, 2-Channel ESD Protection Diode for In-Vehicle Networks
REVISED SEPTEMBER 2022
ESD1LIN24-Q1 TI-ESD1LIN24-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 25P
ESD1LIN24-Q1, ESD751-Q1, and ESD761-Q1 Automotive 24-V, 1-Channel ESD Protection Diodes for In-Vehicle Networks
REVISED NOVEMBER 2022
ESD2CAN24-Q1 TI-ESD2CAN24-Q1_V02 Datasheet
2Mb / 28P
ESD2CANxx24-Q1 Automotive 24-V, 2-Channel ESD Protection Diode for In-Vehicle Networks
REVISED NOVEMBER 2022
ESD2CANFD24 TI-ESD2CANFD24 Datasheet
1Mb / 14P
ESD2CANFD24 24-V, 2-Channel ESD Protection Diode for In-Vehicle Networks
NOVEMBER 2022
ESD751 TI-ESD751 Datasheet
957Kb / 19P
ESD751 and ESD761 24-V 1-Channel ESD Protection Diodes
REVISED DECEMBER 2022
ESD751 TI-ESD751_V01 Datasheet
1Mb / 24P
ESD751 and ESD761 24-V 1-Channel ESD Protection Diodes
REVISED DECEMBER 2022
ESD1LIN24 TI-ESD1LIN24 Datasheet
682Kb / 16P
ESD1LIN24 24-V, 1-Channel ESD Protection Diode
REVISED DECEMBER 2022
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com