công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EPM1270 bảng dữ liệu (PDF) - Altera Corporation

EPM1270 Datasheet PDF - Altera Corporation
tên linh kiện EPM1270
tải về  EPM1270 tải về
kích thước tập tin   2641.18 Kbytes
Page   297 Pages
nhà sản xuất  ALTERA [Altera Corporation]
Trang chủ  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện MAX II Device Handbook

EPM1270 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EPM1270 Datasheet PDF - Altera Corporation

tên linh kiện EPM1270
tải về  EPM1270 Click to download

kích thước tập tin   2641.18 Kbytes
Page   297 Pages
nhà sản xuất  ALTERA [Altera Corporation]
Trang chủ  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện MAX II Device Handbook

EPM1270 bảng dữ liệu (HTML) - Altera Corporation


EPM1270 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
The MAX II CPLD has the following features:
■ Low-cost, low-power CPLD
■ Instant-on, non-volatile architecture
■ Standby current as low as 25 μA
■ Provides fast propagation delay and clock-to-output times
■ Provides four global clocks with two clocks available per logic array block (LAB)
■ UFM block up to 8 Kbits for non-volatile storage
■ MultiVolt core enabling external supply voltages to the device of either
3.3 V/2.5 V or 1.8 V
■ MultiVolt I/O interface supporting 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V logic levels
■ Bus-friendly architecture including programmable slew rate, drive strength,
bus-hold, and programmable pull-up resistors
■ Schmitt triggers enabling noise tolerant inputs (programmable per pin)
■ I/Os are fully compliant with the Peripheral Component Interconnect Special
Interest Group (PCI SIG) PCI Local Bus Specification, Revision 2.2 for 3.3-V
operation at 66 MHz
■ Supports hot-socketing
■ Built-in Joint Test Action Group (JTAG) boundary-scan test (BST) circuitry
compliant with IEEE Std. 1149.1-1990
■ ISP circuitry compliant with IEEE Std. 1532




Số phần tương tự - EPM1270

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Altera Corporation
EPM1270 ALTERA-EPM1270 Datasheet
103Kb / 10P
JTAG & In-System Programmability
EPM1270 ALTERA-EPM1270 Datasheet
863Kb / 88P
MAX II Device Family Data
EPM1270 ALTERA-EPM1270 Datasheet
86Kb / 6P
The MAX II family of instant-on, non-volatile CPLDs is based on a 0.18-m
EPM1270 ALTERA-EPM1270 Datasheet
987Kb / 88P
Section I. MAX II Device Family
August 2009
logo
Intel Corporation
EPM1270 INTEL-EPM1270 Datasheet
622Kb / 101P
MAX II Device Family Data Sheet
December 2006
More results


Mô tả tương tự - EPM1270

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Altera Corporation
EP2C5Q208I8N ALTERA-EP2C5Q208I8N Datasheet
5Mb / 470P
Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2C8F256C8 ALTERA-EP2C8F256C8 Datasheet
5Mb / 470P
Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2C8T144I8N ALTERA-EP2C8T144I8N Datasheet
5Mb / 470P
Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2C20F256C8N ALTERA-EP2C20F256C8N Datasheet
5Mb / 470P
Cyclone II Device Handbook, Volume 1
5M80ZE64I5N ALTERA-5M80ZE64I5N Datasheet
3Mb / 166P
MAX V Device Handbook
EP2AGX95EF29I5N ALTERA-EP2AGX95EF29I5N Datasheet
1Mb / 90P
Arria II Device Handbook
EP2S90F1020C5 ALTERA-EP2S90F1020C5 Datasheet
5Mb / 768P
Stratix II Device Handbook, Volume 1
EP2S30F672C5 ALTERA-EP2S30F672C5 Datasheet
5Mb / 768P
Stratix II Device Handbook, Volume 1
EP2S180F1020C4 ALTERA-EP2S180F1020C4 Datasheet
5Mb / 768P
Stratix II Device Handbook, Volume 1
EP2AGX45DF25I5 ALTERA-EP2AGX45DF25I5 Datasheet
1Mb / 90P
Arria II Device Handbook
More results




Giới thiệu về Altera Corporation


Altera Corporation là nhà sản xuất thiết bị logic lập trình (PLD) của Mỹ, các mạch kỹ thuật số phức tạp có thể cấu hình lại. Nó đã được Intel Corporation mua lại vào năm 2015 và hiện là công ty con của Intel.

Được thành lập vào năm 1983, Altera là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực logic có thể lập trình, cung cấp một loạt các sản phẩm PLD bao gồm các mảng cổng có thể lập trình trường (FPGA), các thiết bị logic lập trình phức tạp (CPLD) và chip chuyên dụng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số và bộ nhớ Chức năng giao diện. Các sản phẩm của công ty đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm hệ thống truyền thông, tự động hóa công nghiệp, thiết bị y tế và hệ thống quân sự.

Altera được biết đến với sự đổi mới trong thị trường PLD, bao gồm sự phát triển của các PPGA mật độ cao và CPLD năng suất cao, hiệu suất cao. Với việc mua lại của Intel, Altera tiếp tục cung cấp các giải pháp PLD cho khách hàng của mình, tận dụng các nguồn lực và công nghệ của một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com