công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VFCP201010K000TCR0.2FSW bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

VFCP201010K000TCR0.2FSW Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện VFCP201010K000TCR0.2FSW
tải về  VFCP201010K000TCR0.2FSW tải về
kích thước tập tin   231.38 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra High-Precision Z-Foil Flip Chip Resistor with TCR of ±0.05 ppm/°C, 35% Space Saving vs. Wraparound Design and PCR of 5 ppm at Rated Power

VFCP201010K000TCR0.2FSW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
VFCP201010K000TCR0.2FSW Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện VFCP201010K000TCR0.2FSW
tải về  VFCP201010K000TCR0.2FSW Click to download

kích thước tập tin   231.38 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultra High-Precision Z-Foil Flip Chip Resistor with TCR of ±0.05 ppm/°C, 35% Space Saving vs. Wraparound Design and PCR of 5 ppm at Rated Power

VFCP201010K000TCR0.2FSW bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


VFCP201010K000TCR0.2FSW Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Temperature coefficient of resistance (TCR):
± 0.05 ppm/°C nominal (0°C to + 60°C)
± 0.2 ppm/°C nominal (–55°C to +125°C, +25°C ref.)
(see Table 1 and Figure 2)
• Tolerance: to ±0.01% (100 ppm)
• Power coefficient “∆R due to self heating” 5 ppm at
rated power
• Load-life stability (70°C for 2000 h): ±0.005% (50 ppm)
• Power rating to: 600 mW at +70°C
• Electrostatic discharge (ESD): at least to 25 kV
• Resistance range: 5 Ω to 125 kΩ (for lower and higher
values, please contact us)
• Foil resistors are not restricted to standard values;
specific “as required” values can be supplied at no
extra cost or delivery (e.g., 1K2345 vs. 1K)
• Non-inductive, non-capacitive design
• Thermal stabilization time: <1 s (within 10 ppm of
steady state value)
• Short time overload: ≤0.005% (50 ppm)
• Non hot spot design
• Rise time: 1 ns effectively no ringing
• Current noise: <0.010 μVrms / V of applied voltage
(<–40 dB)
• Voltage coefficient: <0.1 ppm/V
• Non-inductive: <0.08 μH
• Terminal finishes available: lead (Pb)-free, tin/lead alloy
• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC*
• Matched sets are available per request
• Prototype quantities available in just 5 working days or
sooner. For more information, please contact us.




Số phần tương tự - VFCP201010K000TCR0.2FSW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VFCP2010 VISHAY-VFCP2010 Datasheet
130Kb / 5P
Ultra High Precision Z-Foil Flip Chip Resistor with TCR of ± 0.05 ppm/°C, 35 % Space Saving versus Wraparound Design and PCR of 5 ppm at Rated Power
28-Jun-07
More results


Mô tả tương tự - VFCP201010K000TCR0.2FSW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
Z201 VISHAY-Z201_07 Datasheet
112Kb / 5P
Ultra High Precision Z-Foil Resistor with TCR of ± 0.05 ppm/°C, PCR of 5 ppm at Rated Power, Tolerance of ± 0.005 % and Load Life Stability of ± 0.005 %
19-Apr-07
Z202 VISHAY-Z202 Datasheet
103Kb / 4P
Ultra High Precision Z-Foil Miniature Resistor with TCR of ± 0.05 ppm/°C, PCR of 5 ppm at Rated Power and Tolerance to ± 0.01 %
13-Nov-07
VCS232Z VISHAY-VCS232Z_08 Datasheet
113Kb / 4P
Ultra High Precision Z-Foil Power Current Sensing Resistor with Absolute TCR of 짹 0.05 ppm/째C,PCR of 5ppm at Rated Power and Tolerance of 짹0.02%
16-Apr-07
VCS1625Z VISHAY-VCS1625Z Datasheet
122Kb / 4P
Ultra High Precision Z-Foil Surface Mount Current Sensing Chip Resistors with TCR of 짹 0.05 ppm/째C and Power Coefficient of 5 ppm at Rated Power
25-Feb-08
VPR221SZ VISHAY-VPR221SZ Datasheet
118Kb / 5P
Ultra High Precision Z-Foil Surface Mount Power Resistor in TO-220 Configuration with TCR of ± 0.05 ppm/°C,
11-Jun-07
VPR221Z VISHAY-VPR221Z Datasheet
114Kb / 4P
Ultra High Precision Z-Foil Power Resistor in TO-220 Configuration with TCR of ± 0.05 ppm/°C,
16-Jul-07
VSA101 VISHAY-VSA101 Datasheet
120Kb / 5P
Ultra High Precision Axial Z-Foil Resistor with TCR of ± 0.05 ppm/°C, PCR of 5 ppm at Rated Power
03-Nov-08
VSMP VISHAY-VSMP Datasheet
138Kb / 4P
Ultra High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor with TCR of 짹 0.05 ppm/째C and Power Coefficient of 5 ppm at
18-Sep-08
VFCP VISHAY-VFCP Datasheet
130Kb / 5P
Ultra High Precision Z-Foil Flip Chip Resistor with TCR of ± 0.05 ppm/°C, 35 % Space Saving versus Wraparound Design and PCR of 5 ppm at Rated Power
28-Jun-07
Y16251K00000T9R VISHAY-Y16251K00000T9R Datasheet
851Kb / 5P
Ultra High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor with TCR of ± 0.05 ppm/°C and Power Coefficient of 5 ppm at Rated Power and Load Life Stability of ± 0.005 % (50 ppm)
29-Oct-2012
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com