công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NL27WZ06DFT2G bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NL27WZ06DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NL27WZ06DFT2G
tải về  NL27WZ06DFT2G tải về
kích thước tập tin   329.68 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Inverter with Open Drain Outputs

NL27WZ06DFT2G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NL27WZ06DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NL27WZ06DFT2G
tải về  NL27WZ06DFT2G Click to download

kích thước tập tin   329.68 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Inverter with Open Drain Outputs

NL27WZ06DFT2G bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NL27WZ06DFT2G Thông tin chi tiết sản phẩm

The NL27WZ06 is a high performance dual inverter with open drain
outputs operating from a 1.65 to 5.5 V supply.

Features
• Designed for 1.65 V to 5.5 V VCC Operation
• 2.1 ns tPD at VCC = 5 V (Typ)
• Inputs/Outputs Overvoltage Tolerant up to 5.5 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Sink 24 mA at 3.0 V
• Available in SC−88, SC−74 and UDFN6 Packages
• Chip Complexity < 100 FETs
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant




Số phần tương tự - NL27WZ06DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NL27WZ06DFT2G ONSEMI-NL27WZ06DFT2G Datasheet
94Kb / 7P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
February, 2007 ??Rev. 6
NL27WZ06DFT2G ONSEMI-NL27WZ06DFT2G Datasheet
127Kb / 7P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
April, 2012 ??Rev. 9
NL27WZ06DFT2G ONSEMI-NL27WZ06DFT2G Datasheet
123Kb / 6P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
May, 2013 ??Rev. 10
logo
TECH PUBLIC Electronics...
NL27WZ06DFT2G-TP TECHPUBLIC-NL27WZ06DFT2G-TP Datasheet
2Mb / 5P
INVERTERS WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
More results


Mô tả tương tự - NL27WZ06DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC2G06 TI-SN74LVC2G06 Datasheet
317Kb / 12P
DUAL INVERTER BUFFER/DRIVER WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
NL27WZ06 ONSEMI-NL27WZ06 Datasheet
86Kb / 8P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
May, 2004 ??Rev. 4
logo
NXP Semiconductors
74HC3G06 PHILIPS-74HC3G06 Datasheet
88Kb / 14P
Inverter with open-drain outputs
2003 Dec 02
logo
ON Semiconductor
NL27WZ06 ONSEMI-NL27WZ06_07 Datasheet
94Kb / 7P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
February, 2007 ??Rev. 6
logo
Texas Instruments
SN74AUC2G06 TI-SN74AUC2G06 Datasheet
341Kb / 13P
DUAL INVERTER BUFFER/DRIVER WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
Diodes Incorporated
74LVC2G06 DIODES-74LVC2G06 Datasheet
258Kb / 9P
DUAL INVERTER WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
Rev 3
logo
Texas Instruments
SN74LVC2G06-EP TI1-SN74LVC2G06-EP Datasheet
353Kb / 11P
DUAL INVERTER BUFFER/DRIVER WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
NL27WZ06 ONSEMI-NL27WZ06_12 Datasheet
127Kb / 7P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
April, 2012 ??Rev. 9
logo
Unisonic Technologies
U74HCT3G06 UTC-U74HCT3G06 Datasheet
184Kb / 4P
INVERTER WITH OPEN-DRAIN OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
NL27WZ06 ONSEMI-NL27WZ06_13 Datasheet
123Kb / 6P
Dual Inverter with Open Drain Outputs
May, 2013 ??Rev. 10
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com