công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AQ3102 bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

AQ3102 Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện AQ3102
tải về  AQ3102 tải về
kích thước tập tin   1078.25 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện AQ3102 Series, 1pF, ±30kV Diode Array

AQ3102 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AQ3102 Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện AQ3102
tải về  AQ3102 Click to download

kích thước tập tin   1078.25 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện AQ3102 Series, 1pF, ±30kV Diode Array

AQ3102 bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


AQ3102 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
Applications
The AQ3102 Series integrates 2 channels of low
capacitance steering diodes and an additional zener diode
to provide protection for automotive electronics equipment
that may experience destructive electrostatic discharges
(ESD). The AQ3102 Series can safely absorb repetitive ESD
strikes above the maximum contact level specified in IEC
61000-4-2 international standard (Level 4, ±8kV contact
discharge) without performance degradation.
The low off-state capacitance makes it ideal for protecting
high-speed signal lines such as USB2.0 or USB 3.0 and
1Gb Ethernet with an extremely low dynamic resistance to
protect the most sensitive, state of the art chipsets against
ESD transients.

Features
• ESD, IEC 61000-4-2,
±30kV contact, ±30kV air
• ESD, ISO 10605, 330pF
330Ω, ±30kV contact,
±30kV air
• EFT, IEC 61000-4-4, 80A
(tP=5/50ns)
• Lightning, 8A (8/20μs as
defined in IEC 61000-4-5
2nd Edition)
• Low capacitance of 1pF
(TYP) per I/O
• Low leakage current of
0.01μA (TYP) at 5V
• AEC-Q101 qualified
• Moisture Sensitivity
Level(MSL -1)
• Halogen-Free, Lead-Free
and RoHS-Compliant
• PPAP capable

Applications
• LCD/PDP TVs
• External Storages
• DVD/Blu-ray Players
• Set Top Boxes
• Smartphones
• Ultrabooks/Notebooks
• Digital Cameras
• Portable Medical
• Automotive Electronics
• Wearable Technology




Số phần tương tự - AQ3102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
AQ3118 LITTELFUSE-AQ3118 Datasheet
670Kb / 4P
AQ3118 Series 0.3pF 10KV Bidirectional Discrete TVS
AQ3118-01ETG LITTELFUSE-AQ3118-01ETG Datasheet
670Kb / 4P
AQ3118 Series 0.3pF 10KV Bidirectional Discrete TVS
AQ3118E-01ETG LITTELFUSE-AQ3118E-01ETG Datasheet
618Kb / 5P
18V, 0.3pF, 30kV, SOD882, Bidirectional TVS, Ultra Low Capacitance ESD Protection
FW.12/28/22
AQ3130 LITTELFUSE-AQ3130 Datasheet
665Kb / 4P
AQ3130 Series 0.3pF 10KV Bidirectional Discrete TVS
AQ3130-01ETG LITTELFUSE-AQ3130-01ETG Datasheet
665Kb / 4P
AQ3130 Series 0.3pF 10KV Bidirectional Discrete TVS
More results


Mô tả tương tự - AQ3102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SP6002 LITTELFUSE-SP6002_11 Datasheet
524Kb / 4P
SP6002 Series 15pF 30kV EMI Filter Array
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
2CL2FP GETEDZ-2CL2FP Datasheet
63Kb / 1P
30kV 100mA HIGH VOLTAGE DIODE
HVRL300 GETEDZ-HVRL300 Datasheet
77Kb / 1P
30kV 30mA HIGH VOLTAGE DIODE
logo
Littelfuse
SP05 LITTELFUSE-SP05 Datasheet
373Kb / 9P
30pF 30kV Unidirectional TVS Array
logo
GETAI ELECTRONICS DEVIC...
HVRL300 GETEDZ-HVRL300_16 Datasheet
121Kb / 1P
30kV 30mA HIGH VOLTAGE DIODE
logo
Littelfuse
SP05 LITTELFUSE-SP05_17 Datasheet
1Mb / 9P
30pF 30kV Unidirectional TVS Array
SP0502B LITTELFUSE-SP0502B Datasheet
755Kb / 5P
SP0502B Series 1pF 15kV Diode Arrays
SP1305 LITTELFUSE-SP1305 Datasheet
952Kb / 5P
SP1305 30pF, 30kV TVS Diode Array
SP6150 LITTELFUSE-SP6150 Datasheet
734Kb / 5P
Series 100pF 30kV EMI Filter Array
2020 Littelfuse, Inc.
SP3400 LITTELFUSE-SP3400 Datasheet
717Kb / 5P
1pF, ±30kV Diode Array
2022 Littelfuse, Inc.
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com