công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NL17SZ06DFT2G bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NL17SZ06DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NL17SZ06DFT2G
tải về  NL17SZ06DFT2G tải về
kích thước tập tin   170.19 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Inverter with Open Drain Output

NL17SZ06DFT2G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NL17SZ06DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NL17SZ06DFT2G
tải về  NL17SZ06DFT2G Click to download

kích thước tập tin   170.19 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Inverter with Open Drain Output

NL17SZ06DFT2G bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NL17SZ06DFT2G Thông tin chi tiết sản phẩm

The NL17SZ06 is a single inverter with open drain output in tiny
footprint packages.

Features
• Designed for 1.65 V to 5.5 V VCC Operation
• 2.1 ns tPD at VCC = 5 V (typ)
• Input/Output Overvoltage Tolerant up to 5.5 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Source/Sink 24 mA at 3.0 V
• Available in SC−88A, SC−74A, SOT−553, SOT−953 and UDFN6
Packages
• Chip Complexity < 100 FETs
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS
Compliant




Số phần tương tự - NL17SZ06DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NL17SZ06DFT2G ONSEMI-NL17SZ06DFT2G Datasheet
60Kb / 6P
Single Inverter with Open Drain Outputs
January, 2005 ??Rev. 3
NL17SZ06DFT2G ONSEMI-NL17SZ06DFT2G Datasheet
107Kb / 6P
Single Inverter with Open Drain Outputs
April, 2012 ??Rev. 7
NL17SZ06DFT2G ONSEMI-NL17SZ06DFT2G Datasheet
77Kb / 6P
Single Inverter with Open Drain Outputs
December, 2015 ??Rev. 9
NL17SZ06DFT2G ONSEMI-NL17SZ06DFT2G Datasheet
190Kb / 13P
Single Inverter with Open Drain Outputs
November, 2018 ??Rev. 10
logo
TECH PUBLIC Electronics...
NL17SZ06DFT2G-TP TECHPUBLIC-NL17SZ06DFT2G-TP Datasheet
2Mb / 5P
SINGLE INVERTER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT
More results


Mô tả tương tự - NL17SZ06DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G05 ONSEMI-MC74VHC1G05_07 Datasheet
78Kb / 6P
Single Inverter with Open Drain Output
February, 2007 ??Rev. 14
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G06 UTC-U74LVC1G06 Datasheet
173Kb / 5P
SINGLE INVERTER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G05 ONSEMI-MC74VHC1G05_11 Datasheet
119Kb / 6P
Single Inverter with Open Drain Output
May, 2011 ??Rev. 15
logo
Diodes Incorporated
74AUP1G06 DIODES-74AUP1G06 Datasheet
236Kb / 11P
SINGLE INVERTER WITH OPEN DRAIN OUTPUT
Rev 1
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G06 UTC-U74LVC1G06_15 Datasheet
188Kb / 5P
SINGLE INVERTER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT
U74HC1G06 UTC-U74HC1G06_15 Datasheet
179Kb / 5P
SINGLE INVERTER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G05 ONSEMI-MC74VHC1G05_18 Datasheet
205Kb / 14P
Single Inverter with Open Drain Output
November, 2018 ??Rev. 16
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G06 UTC-U74LVC1G06_V01 Datasheet
200Kb / 5P
SINGLE INVERTER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G05 ONSEMI-MC74VHC1G05_V01 Datasheet
136Kb / 14P
Single Inverter with Open Drain Output
April, 2022 ??Rev. 18
logo
Diodes Incorporated
74LVC1G06Q DIODES-74LVC1G06Q Datasheet
523Kb / 9P
SINGLE INVERTER WITH OPEN DRAIN OUTPUT
June 2020 Rev. 2 - 2
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com