công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NL17SV32DFT2G bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NL17SV32DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NL17SV32DFT2G
tải về  NL17SV32DFT2G tải về
kích thước tập tin   338.92 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Single 2-Input OR Gate

NL17SV32DFT2G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NL17SV32DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NL17SV32DFT2G
tải về  NL17SV32DFT2G Click to download

kích thước tập tin   338.92 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Single 2-Input OR Gate

NL17SV32DFT2G bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NL17SV32DFT2G Thông tin chi tiết sản phẩm

The NL17SV32 is a single 2−input OR gate in tiny footprint
packages. The device is designed to operate for VCC = 0.9 V to 3.6 V.

Features
• Designed for 0.9 V to 3.6 V VCC Operation
• 1.6 ns tPD at 3.3 V (Typ)
• Inputs/Outputs Over−Voltage Tolerant up to 3.6 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Source/Sink 24 mA at 3.3 V
• Available in SOT−353, SOT−553, SOT−953, SC−74A and UDFN
Packages
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - NL17SV32DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NL17SV32 ONSEMI-NL17SV32 Datasheet
86Kb / 5P
Single 2-Input OR Gate
May, 2014 ??Rev. 5
NL17SV32-D ONSEMI-NL17SV32-D Datasheet
41Kb / 6P
Single Gate 2-Input OR Gate
January, 2005 ??Rev. 1
NL17SV32XV5T2 ONSEMI-NL17SV32XV5T2 Datasheet
51Kb / 6P
Single Gate 2-Input OR Gate
January, 2005 ??Rev. 1
NL17SV32XV5T2 ONSEMI-NL17SV32XV5T2 Datasheet
122Kb / 5P
Single Gate 2?묲nput OR Gate
September, 2005 ??Rev. 2
NL17SV32XV5T2G ONSEMI-NL17SV32XV5T2G Datasheet
122Kb / 5P
Single Gate 2?묲nput OR Gate
September, 2005 ??Rev. 2
More results


Mô tả tương tự - NL17SV32DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC1G32 ONSEMI-MC74HC1G32 Datasheet
93Kb / 8P
Single 2-Input OR Gate
September, 2001 ??Rev. 7
NL17SV32-D ONSEMI-NL17SV32-D Datasheet
41Kb / 6P
Single Gate 2-Input OR Gate
January, 2005 ??Rev. 1
NL17SV32XV5T2 ONSEMI-NL17SV32XV5T2 Datasheet
51Kb / 6P
Single Gate 2-Input OR Gate
January, 2005 ??Rev. 1
logo
NXP Semiconductors
74AUC1G32 PHILIPS-74AUC1G32 Datasheet
146Kb / 12P
Single 2-input OR gate
2001 Nov 30
logo
Unisonic Technologies
U74AUP1G86 UTC-U74AUP1G86_15 Datasheet
229Kb / 5P
SINGLE 2-INPUT OR GATE
U74LVC1G86 UTC-U74LVC1G86_15 Datasheet
214Kb / 6P
SINGLE 2-INPUT OR GATE
logo
ON Semiconductor
NLV17SZ86 ONSEMI-NLV17SZ86 Datasheet
71Kb / 5P
Single 2-Input OR Gate
November, 2015 ??Rev. 0
logo
Rohm
BU4S71G2 ROHM-BU4S71G2_15 Datasheet
1Mb / 16P
Single 2-Input OR Gate
logo
ON Semiconductor
MC74HC1G32 ONSEMI-MC74HC1G32_16 Datasheet
81Kb / 6P
Single 2-Input OR Gate
February, 2016 ??Rev. 14
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G32-Q100 NEXPERIA-74LVC1G32-Q100 Datasheet
217Kb / 12P
Single 2-input OR gate
Rev. 6 - 18 January 2022
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com