công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NL17SV16DFT2G bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

NL17SV16DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện NL17SV16DFT2G
tải về  NL17SV16DFT2G tải về
kích thước tập tin   337.25 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Buffer

NL17SV16DFT2G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NL17SV16DFT2G Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện NL17SV16DFT2G
tải về  NL17SV16DFT2G Click to download

kích thước tập tin   337.25 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Buffer

NL17SV16DFT2G bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


NL17SV16DFT2G Thông tin chi tiết sản phẩm

The NL17SV16 is a single buffer in tiny footprint packages. The
device is designed to operate for VCC = 0.9 V to 3.6 V.

Features
• Designed for 0.9 V to 3.6 V VCC Operation
• 1.4 ns tPD at 3.3 V (Typ)
• Inputs/Outputs Over−Voltage Tolerant up to 3.6 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Source/Sink 24 mA at 3.3 V
• Available in SOT−353, SOT−553, SOT−953, SC−74A and UDFN
Packages
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Số phần tương tự - NL17SV16DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NL17SV16 ONSEMI-NL17SV16 Datasheet
87Kb / 5P
Ultra-Low Voltage Buffer
May, 2014 ??Rev. 5
NL17SV16XV5T2 ONSEMI-NL17SV16XV5T2 Datasheet
39Kb / 6P
Ultra-Low Voltage Buffer
December, 2003 ??Rev. 0
NL17SV16XV5T2 ONSEMI-NL17SV16XV5T2 Datasheet
31Kb / 2P
Ultra-Low Voltage MiniGate Devices Solve 1.2 V Interface Problems
December, 2003 ??Rev. 0
NL17SV16XV5T2 ONSEMI-NL17SV16XV5T2 Datasheet
122Kb / 5P
Ultra?묹ow Voltage Buffer
September, 2005 ??Rev. 2
NL17SV16XV5T2G ONSEMI-NL17SV16XV5T2G Datasheet
122Kb / 5P
Ultra?묹ow Voltage Buffer
September, 2005 ??Rev. 2
More results


Mô tả tương tự - NL17SV16DFT2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74V1G70 STMICROELECTRONICS-74V1G70 Datasheet
48Kb / 7P
SINGLE BUFFER
Oct-1999
74V1T70 STMICROELECTRONICS-74V1T70 Datasheet
47Kb / 7P
SINGLE BUFFER
Oct-1999
74V1G70 STMICROELECTRONICS-74V1G70_04 Datasheet
108Kb / 9P
SINGLE BUFFER
Apr-2004
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G34 NXP-74LVC1G34 Datasheet
82Kb / 15P
Single buffer
Rev. 02-21 May 2007
logo
ON Semiconductor
NL17SG34 ONSEMI-NL17SG34 Datasheet
107Kb / 6P
Single Buffer
August, 2012 ??Rev. 1
NL17SH34 ONSEMI-NL17SH34 Datasheet
96Kb / 5P
Single Buffer
September, 2012 ??Rev. 0
NL17SG34 ONSEMI-NL17SG34_14 Datasheet
143Kb / 10P
Single Buffer
March, 2014 ??Rev. 4
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G16 NEXPERIA-74LVC1G16 Datasheet
753Kb / 14P
Single buffer
74LVC1G34-Q100 NEXPERIA-74LVC1G34-Q100 Datasheet
780Kb / 13P
Single buffer
74LVC1G16-Q100 NEXPERIA-74LVC1G16-Q100 Datasheet
198Kb / 11P
Single buffer
Rev. 2 - 17 January 2022
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com