công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDS-3127W bảng dữ liệu (PDF) - Advantech Co., Ltd.

IDS-3127W Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
tên linh kiện IDS-3127W
tải về  IDS-3127W tải về
kích thước tập tin   351.21 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 27 FHD OpenFrame Monitor

IDS-3127W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IDS-3127W Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện IDS-3127W
tải về  IDS-3127W Click to download

kích thước tập tin   351.21 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện 27 FHD OpenFrame Monitor

IDS-3127W bảng dữ liệu (HTML) - Advantech Co., Ltd.


IDS-3127W Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
ƒ 27" Full HD 1920 x 1080 LCD panel with LED backlight
ƒ 0 ~ 45 °C range operating temperature
ƒ P-cap touchscreen solution
ƒ Touch interface: USB
ƒ Flexible signal interface: VGA, DVI & DP
ƒ Slim border design with 10mm
ƒ Versatile VESA mounting
ƒ Wide Viewing Angle display
ƒ High contrast ratio with 3000:1




Số phần tương tự - IDS-3127W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
IDS-3121GD-25FHA2E ADVANTECH-IDS-3121GD-25FHA2E Datasheet
541Kb / 2P
21.5" FHD OpenFrame Monitor
IDS-3121GD ADVANTECH-IDS-3121GD_15 Datasheet
541Kb / 2P
21.5" FHD OpenFrame Monitor
IDS-3121W ADVANTECH-IDS-3121W Datasheet
388Kb / 2P
21.5' FHD OpenFrame Monitor
IDS-3121W ADVANTECH-IDS-3121W Datasheet
544Kb / 2P
21.5 FHD OpenFrame Monitor
27-Apr-2018
IDS-3121WN-25FHA1E ADVANTECH-IDS-3121WN-25FHA1E Datasheet
322Kb / 2P
21.5" FHD OpenFrame Monitor
More results


Mô tả tương tự - IDS-3127W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
IDS-3121GD ADVANTECH-IDS-3121GD_15 Datasheet
541Kb / 2P
21.5" FHD OpenFrame Monitor
IDS-3121W ADVANTECH-IDS-3121W_15 Datasheet
322Kb / 2P
21.5" FHD OpenFrame Monitor
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P6217W AXIOMTEK-P6217W_17 Datasheet
319Kb / 2P
21.5 FHD TFT Widescreen Industrial LCD Monitor
logo
Advantech Co., Ltd.
IDS-3121W ADVANTECH-IDS-3121W Datasheet
388Kb / 2P
21.5' FHD OpenFrame Monitor
IDS-3121W ADVANTECH-IDS-3121W_V01 Datasheet
544Kb / 2P
21.5 FHD OpenFrame Monitor
27-Apr-2018
DSD-7055 ADVANTECH-DSD-7055 Datasheet
486Kb / 2P
55 FHD Digital Signage SDM Monitor
10-Aug-2020
IDP31-270W ADVANTECH-IDP31-270W Datasheet
415Kb / 2P
27 FHD Flat monitor with LED Lighting
7-Dec-2021
IDS-3221W ADVANTECH-IDS-3221W Datasheet
500Kb / 2P
21.5 FHD Panel Mount Monitor
24-Jul-2020
PAX-324 ADVANTECH-PAX-324 Datasheet
696Kb / 2P
24" FHD Surgical Monitor
18-Apr-2023
PAX-332 ADVANTECH-PAX-332 Datasheet
499Kb / 2P
32" FHD Surgical Monitor
18-Apr-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com