công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJMF640N65EC bảng dữ liệu (PDF) - Pan Jit International Inc.

PJMF640N65EC Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
tên linh kiện PJMF640N65EC
tải về  PJMF640N65EC tải về
kích thước tập tin   1242.65 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET

PJMF640N65EC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PJMF640N65EC Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện PJMF640N65EC
tải về  PJMF640N65EC Click to download

kích thước tập tin   1242.65 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET

PJMF640N65EC bảng dữ liệu (HTML) - Pan Jit International Inc.


PJMF640N65EC Thông tin chi tiết sản phẩm

Feature:
• RDS(ON) Max, VGS@10V: 640m2
• Easy to use/ drive
• High Speed Switching and Low RDS(ON)
• 100% Avalanche Tested
• 100% Rg Tested
Lead free in compliance with EU RoHS 2.0
• Green molding compound as per IEC 61249 standard
Mechanical Data
Case: ITO-220AB-F package
• Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
• Approx. Weight: 2 grams
Application
• PFC, TV Power, PC Power, PD Charger, Adapter, UPS




Số phần tương tự - PJMF640N65EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJMF600N65E1 PANJIT-PJMF600N65E1 Datasheet
657Kb / 7P
650V N-Channel Super Junction MOSFET
September 2,2021 PJMF600N65E1-REV.01
More results


Mô tả tương tự - PJMF640N65EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJMB210N65EC PANJIT-PJMB210N65EC Datasheet
1Mb / 7P
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET
June 21,2022 PJMB210N65EC-REV.00
PJMB310N65EC PANJIT-PJMB310N65EC Datasheet
1Mb / 7P
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET
June 21,2022 PJMB310N65EC-REV.00
PJMF210N65EC PANJIT-PJMF210N65EC Datasheet
1Mb / 7P
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET
June 21,2022 PJMF210N65EC-REV.00
PJMF310N65EC PANJIT-PJMF310N65EC Datasheet
1Mb / 7P
650VN-ChannelSuperJunctionMOSFET
June 21,2022 PJMF310N65EC-REV.00
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com