công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJM2871A bảng dữ liệu (PDF) - New Japan Radio

NJM2871A Datasheet PDF - New Japan Radio
tên linh kiện NJM2871A
tải về  NJM2871A tải về
kích thước tập tin   139.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  NJRC [New Japan Radio]
Trang chủ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR

NJM2871A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NJM2871A Datasheet PDF - New Japan Radio

tên linh kiện NJM2871A
tải về  NJM2871A Click to download

kích thước tập tin   139.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  NJRC [New Japan Radio]
Trang chủ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR

NJM2871A bảng dữ liệu (HTML) - New Japan Radio


NJM2871A Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The NJM2871/A, NJM2872/A are low dropout voltage
regulators designed for cellular phone application.
Advanced Bipolar technology achieves low noise, high ripple
rejection and low quiescent current.

FEATURES
High Ripple Rejection 70dB typ. (f=1kHz,Vo=3V Version)
Output Noise Voltage Vno=30μVrms typ.(Cp=0.01μF)
Output capacitor with 1.0uF ceramic capacitor (Vo≥2.7V)
Output Current Io(max.)=150mA
High Precision Output Vo±2%
Vo±1%:A Version
Low Dropout Voltage 0.10V typ. (Io=60mA)
ON/OFF Control (Active High)
Operating Voltage Range +2.5V∼+14V (Vo≤2.0V version)
Internal Short Circuit Current Limit
Internal Thermal Overload Protection
Bipolar Technology
Package Outline SOT-23-5




Số phần tương tự - NJM2871A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJM2871A NJRC-NJM2871A Datasheet
118Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Nisshinbo Micro Devices...
NJM2871A NISSHINBO-NJM2871A Datasheet
139Kb / 9P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
Ver.2013-02-28
logo
New Japan Radio
NJM2871AF NJRC-NJM2871AF Datasheet
118Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results


Mô tả tương tự - NJM2871A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA78DL05BS TOSHIBA-TA78DL05BS Datasheet
255Kb / 7P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DL05F TOSHIBA-TA78DL05F Datasheet
332Kb / 9P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DS05BP TOSHIBA-TA78DS05BP Datasheet
303Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Samsung semiconductor
KA78R08 SAMSUNG-KA78R08 Datasheet
162Kb / 5P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
KA78R12 SAMSUNG-KA78R12 Datasheet
164Kb / 5P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
New Japan Radio
NJM2886 NJRC-NJM2886 Datasheet
156Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2870 NJRC-NJM2870 Datasheet
166Kb / 9P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2881 NJRC-NJM2881 Datasheet
219Kb / 10P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2865 NJRC-NJM2865 Datasheet
175Kb / 10P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2845DL1-33-TE1 NJRC-NJM2845DL1-33-TE1 Datasheet
290Kb / 16P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com