công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJU7757 bảng dữ liệu (PDF) - New Japan Radio

NJU7757 Datasheet PDF - New Japan Radio
tên linh kiện NJU7757
tải về  NJU7757 tải về
kích thước tập tin   104.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  NJRC [New Japan Radio]
Trang chủ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR

NJU7757 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NJU7757 Datasheet PDF - New Japan Radio

tên linh kiện NJU7757
tải về  NJU7757 Click to download

kích thước tập tin   104.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  NJRC [New Japan Radio]
Trang chủ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR

NJU7757 bảng dữ liệu (HTML) - New Japan Radio


NJU7757 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DISCRIPTION
NJU7757/58 is a low dropout voltage regulator
control.
Advanced CMOS technology achieves low quiescent
SC-82AB package and 0.1uF small output capacitor
NJU7757/58 suitable for space conscious applications.
NJU7758 features shunt switch which improves turn
of output voltage when ON/OFF control is used.

FEATURES
Low Quiescent Current Iq=20μA typ.(IO=0mA)
Output capacitor with 0.1uF ceramic capacitor
Output Current IO(max.)=100mA
High Precision Output VO±1.0%
Low Dropout Voltage 0.15V typ. (IO=60mA, VO=3V version)
With ON/OFF Control (Active High)
With Output Shunt Switch Only NJU7758
Internal Short Circuit Current Limit
CMOS Technology
Package Outline SC-82AB




Số phần tương tự - NJU7757

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nisshinbo Micro Devices...
NJU77572 NISSHINBO-NJU77572 Datasheet
1Mb / 22P
10MHz, Low noise, Excellent EMI Immunity, Rail-to-rail I/O, Operational Amplifiers
June 29, 2022 Ver.1.0
NJU77572R NISSHINBO-NJU77572R Datasheet
1Mb / 22P
10MHz, Low noise, Excellent EMI Immunity, Rail-to-rail I/O, Operational Amplifiers
June 29, 2022 Ver.1.0
More results


Mô tả tương tự - NJU7757

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA78DL05BS TOSHIBA-TA78DL05BS Datasheet
255Kb / 7P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DL05F TOSHIBA-TA78DL05F Datasheet
332Kb / 9P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DS05BP TOSHIBA-TA78DS05BP Datasheet
303Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Samsung semiconductor
KA78R08 SAMSUNG-KA78R08 Datasheet
162Kb / 5P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
KA78R12 SAMSUNG-KA78R12 Datasheet
164Kb / 5P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
New Japan Radio
NJM2886 NJRC-NJM2886 Datasheet
156Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2870 NJRC-NJM2870 Datasheet
166Kb / 9P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2881 NJRC-NJM2881 Datasheet
219Kb / 10P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2865 NJRC-NJM2865 Datasheet
175Kb / 10P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2845DL1-33-TE1 NJRC-NJM2845DL1-33-TE1 Datasheet
290Kb / 16P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com