công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273778 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273778 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273778
tải về  3273778 tải về
kích thước tập tin   481.52 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A BN

3273778 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273778 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273778
tải về  3273778 Click to download

kích thước tập tin   481.52 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A BN

3273778 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273778 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in
connection, Load contact, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, Push-in connection, Line contact,
Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS
35/15, color: brown

Your advantages
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting




Số phần tương tự - 3273778

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273770 PHOENIX-3273770 Datasheet
128Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A BU
10/28/2020
3273772 PHOENIX-3273772 Datasheet
484Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A RD
Jun 13, 2022
3273774 PHOENIX-3273774 Datasheet
484Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A YE
Jul 29, 2022
3273776 PHOENIX-3273776 Datasheet
485Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A GN
Jun 22, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3273778

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273712 PHOENIX-3273712 Datasheet
69Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A BN
3273844 PHOENIX-3273844 Datasheet
68Kb / 4P
Distribution block - PTFIX 18X4 BN
3273768 PHOENIX-3273768 Datasheet
128Kb / 11P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A GY
09/12/2020
3273772 PHOENIX-3273772 Datasheet
484Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A RD
Jun 13, 2022
3273780 PHOENIX-3273780 Datasheet
484Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A WH
Jun 16, 2022
3274042 PHOENIX-3274042 Datasheet
473Kb / 18P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-G BN
Jul 29, 2022
3273774 PHOENIX-3273774 Datasheet
484Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A YE
Jul 29, 2022
3273784 PHOENIX-3273784 Datasheet
483Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35A VT
Nov 30, 2022
3273646 PHOENIX-3273646 Datasheet
477Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/18X4-NS35 BN
Jun 27, 2022
3273910 PHOENIX-3273910 Datasheet
546Kb / 21P
Distribution block - PTFIX 10/18X4 BN
Jul 20, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com