công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3273728 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3273728 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3273728
tải về  3273728 tải về
kích thước tập tin   502.03 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A RD

3273728 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3273728 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3273728
tải về  3273728 Click to download

kích thước tập tin   502.03 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A RD

3273728 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3273728 Thông tin chi tiết sản phẩm

Distribution block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 57 A, connection method: Push-in
connection, Line contact, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, Pushin
connection, Load contact, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2,
mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: red

Your advantages
• Space savings of up to 50% on the DIN rail, thanks to transverse mounting
• Flexible use, thanks to DIN rail mounting, direct mounting or adhesive mounting
• Clear wiring, thanks to eleven different color variants
• Time savings of up to 80%, thanks to ready-to-mount blocks without manual bridging
• Time-saving conductor connection, thanks to tool-free Push-in direct connection technology




Số phần tương tự - 3273728

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273720 PHOENIX-3273720 Datasheet
485Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A OG
Jul 29, 2022
3273722 PHOENIX-3273722 Datasheet
490Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 18X4-NS35A-FE
Jul 20, 2022
3273724 PHOENIX-3273724 Datasheet
501Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A GY
Jun 13, 2022
3273726 PHOENIX-3273726 Datasheet
502Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A BU
Jun 13, 2022
More results


Mô tả tương tự - 3273728

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3273662 PHOENIX-3273662 Datasheet
479Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 6X4-NS35A RD
Jun 7, 2022
3273734 PHOENIX-3273734 Datasheet
503Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A BN
Jun 16, 2022
3273736 PHOENIX-3273736 Datasheet
502Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A WH
Jun 13, 2022
3273730 PHOENIX-3273730 Datasheet
502Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A YE
Jul 20, 2022
3273732 PHOENIX-3273732 Datasheet
502Kb / 20P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A GN
Jun 16, 2022
3273740 PHOENIX-3273740 Datasheet
500Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A VT
Jul 29, 2022
3273741 PHOENIX-3273741 Datasheet
500Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A PK
Jul 29, 2022
3273742 PHOENIX-3273742 Datasheet
501Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A OG
Jul 29, 2022
3273744 PHOENIX-3273744 Datasheet
510Kb / 19P
Distribution block - PTFIX 10/6X4-NS35A-FE
Jul 29, 2022
3273860 PHOENIX-3273860 Datasheet
568Kb / 22P
Distribution block - PTFIX 10/6X4 RD
Jun 22, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com