công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

58120/12 bảng dữ liệu (PDF) - Alpha Wire

58120/12 Datasheet PDF - Alpha Wire
tên linh kiện 58120/12
tải về  58120/12 tải về
kích thước tập tin   98.84 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Giải thích chi tiết về linh kiện Customer SpecificationS

58120/12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
58120/12 Datasheet PDF - Alpha Wire

tên linh kiện 58120/12
tải về  58120/12 Click to download

kích thước tập tin   98.84 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Giải thích chi tiết về linh kiện Customer SpecificationS

58120/12 bảng dữ liệu (HTML) - Alpha Wire


58120/12 Thông tin chi tiết sản phẩm

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 12 X 1 COND
a) Conductor 22 (7/30) AWG BC 0.030
b) Insulation
0.008" Wall, Nom. PVC, Plenum
Rated
0.046
(1) Color Code Alpha Wire Color Code D2
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 5 BROWN 9 VIOLET
2 WHITE 6 BLUE 10 SLATE
3 RED 7 ORANGE 11 PINK
4 GREEN 8 YELLOW 12 TAN
2) Cable Assembly 12 Components Cabled
a) Twists: 3.4 Twists/foot (min)
3) Shield: Alum/Mylar Tape, 25% Overlap, Min.
a) Foil Direction Foil Facing Out
b) Drain Wire 24 (7/32) AWG TC
4) Jacket
0.015" Wall, Nom.,PVC, Plenum
Rated
0.225 (0.238 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 58120/12 12C 22 AWG
SHIELDED 75C CMP(UL) C(UL) OR 75C (UL) CL2P
CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Số phần tương tự - 58120/12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
58120/12 ALPHAWIRE-58120/12 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/29/2022
58120/12 ALPHAWIRE-58120/12 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
58120/12 ALPHAWIRE-58120/12 Datasheet
410Kb / 4P
22 (7/30) AWG BC
More results


Mô tả tương tự - 58120/12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
FIT-260-18 ALPHAWIRE-FIT-260-18_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
PIF-130-0 ALPHAWIRE-PIF-130-0 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
1239 ALPHAWIRE-1239 Datasheet
95Kb / 3P
Customer Specifications
9/8/2022
AF-155-1 ALPHAWIRE-AF-155-1_V01 Datasheet
102Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
GRP-130-18 ALPHAWIRE-GRP-130-18_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
FIT-400-2 ALPHAWIRE-FIT-400-2_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/14/2022
GRP-110NF18 ALPHAWIRE-GRP-110NF18 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/8/2022
TFT-200-8 ALPHAWIRE-TFT-200-8 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
2144 ALPHAWIRE-2144 Datasheet
96Kb / 3P
Customer Specifications
9/14/2022
TFT-200-6 ALPHAWIRE-TFT-200-6 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com