công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1175L bảng dữ liệu (PDF) - Alpha Wire

1175L Datasheet PDF - Alpha Wire
tên linh kiện 1175L_V01
tải về  1175L tải về
kích thước tập tin   98.05 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Giải thích chi tiết về linh kiện Customer Specification

1175L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1175L Datasheet PDF - Alpha Wire

tên linh kiện 1175L_V01
tải về  1175L Click to download

kích thước tập tin   98.05 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Giải thích chi tiết về linh kiện Customer Specification

1175L bảng dữ liệu (HTML) - Alpha Wire


1175L Thông tin chi tiết sản phẩm

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 5 X 1 COND
a) Conductor 22 (7/30) AWG Tinned Copper 0.030
b) Insulation
0.010" Wall, Nom. Low Smoke Zero
Halogen (LSZH)
0.050
(1) Color Code Alpha Wire Color Code D
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 3 WHITE 5 ORANGE
2 RED 4 GREEN
2) Cable Assembly 5 Components Cabled
a) Twists: 6.0 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
3) Jacket
0.025" Wall, Nom.,Low Smoke Zero
Halogen (LSZH)
0.186 (0.197 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 1175L 5C 22 AWG
EXXXXXX 75C (UL) C(UL) TYPE CMG ---
LSZH CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Số phần tương tự - 1175L_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Johanson Technology Inc...
1175LP15A0550 JOHANSON-1175LP15A0550 Datasheet
132Kb / 2P
1.175 GHz Low Pass Filter
1175LP15A0550E JOHANSON-1175LP15A0550E Datasheet
132Kb / 2P
1.175 GHz Low Pass Filter
1175LP15A0550EPB JOHANSON-1175LP15A0550EPB Datasheet
132Kb / 2P
1.175 GHz Low Pass Filter
1175LP15A0550S JOHANSON-1175LP15A0550S Datasheet
132Kb / 2P
1.175 GHz Low Pass Filter
1175LP15A0550SPB JOHANSON-1175LP15A0550SPB Datasheet
132Kb / 2P
1.175 GHz Low Pass Filter
More results


Mô tả tương tự - 1175L_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com