công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJU77552 bảng dữ liệu (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJU77552 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
tên linh kiện NJU77552
tải về  NJU77552 tải về
kích thước tập tin   1898.18 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.7MHz, 50μA/ch, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier

NJU77552 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NJU77552 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện NJU77552
tải về  NJU77552 Click to download

kích thước tập tin   1898.18 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.7MHz, 50μA/ch, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier

NJU77552 bảng dữ liệu (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


NJU77552 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
(V+ = 5V, Typical value)
AEC-Q100 grade 1 qualified
High Efficiency:
GBW 1.7MHz
Supply Current 50μA/ch
Rail-to-Rail Input and Output
Integrated EMI filter EMIRR = 75dB @f = 900MHz
Input Tolerant
Unity-Gain stable
Supply Voltage 2.2V to 5.5V
Input Offset Voltage 6mV max.
Slew Rate 0.8V/μs
Operating Temperature -40°C to 125°C
Package
MSOP8 (VSP8)*
*meet JEDEC MO-187-DA




Số phần tương tự - NJU77552

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJU77552 NJRC-NJU77552 Datasheet
1Mb / 35P
1.7MHz, 50μA/ch, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier
ver.3.0
logo
Nisshinbo Micro Devices...
NJU77552 NISSHINBO-NJU77552 Datasheet
1Mb / 35P
1.7MHz, 50μA/ch, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier
ver.3.0
NJU77552-T1 NISSHINBO-NJU77552-T1 Datasheet
1Mb / 24P
1.7MHz, 50μA/ch, High EMC Performance, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier
Ver.1.0
logo
New Japan Radio
NJU77552G NJRC-NJU77552G Datasheet
1Mb / 35P
1.7MHz, 50μA/ch, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier
ver.3.0
logo
Nisshinbo Micro Devices...
NJU77552G NISSHINBO-NJU77552G Datasheet
1Mb / 35P
1.7MHz, 50μA/ch, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier
ver.3.0
More results


Mô tả tương tự - NJU77552

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD87581YG-C ROHM-BD87581YG-C Datasheet
1Mb / 24P
Automotive Excellent EMI Characteristics Input/Output Rail-to-Rail CMOS Operational Amplifier
BD87554YFV-C ROHM-BD87554YFV-C Datasheet
912Kb / 23P
Operational Amplifier Automotive Excellent EMI Characteristics Input/Output Rail-to-Rail High Output Drive CMOS Operational Amplifier
17.Mar.2022 Rev.001
logo
Nisshinbo Micro Devices...
NJU7721X NISSHINBO-NJU7721X Datasheet
2Mb / 33P
Ultra Low Power, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input, CMOS Comparator
June 30, 2022 Ver.0.1
NJU77572 NISSHINBO-NJU77572 Datasheet
1Mb / 22P
10MHz, Low noise, Excellent EMI Immunity, Rail-to-rail I/O, Operational Amplifiers
June 29, 2022 Ver.1.0
NJU77580 NISSHINBO-NJU77580 Datasheet
1Mb / 33P
20MHz, Low noise, Excellent EMI Immunity, Rail-to-rail I/O, Operational Amplifiers
May 24, 2022 Ver.1.2
logo
New Japan Radio
NJU7066 NJRC-NJU7066 Datasheet
1Mb / 18P
PRECISION, LOW NOISE, RAIL-TO-RAIL OUTPUT, EXCELLENT EMI IMMUNITY, CMOS OPERATIONAL AMPLIFIERS
Ver.1.1
NJU77240 NJRC-NJU77240 Datasheet
1Mb / 25P
Excellent EMI Immunity Rail-to-Rail Input, Open-Drain Output Low power CMOS Comparators
Ver.6
NJU77550 NJRC-NJU77550 Datasheet
1Mb / 35P
1.7MHz, 50μA/ch, Excellent EMI Immunity, Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifier
ver.3.0
logo
Rohm
BD87524FV-LB ROHM-BD87524FV-LB Datasheet
1Mb / 23P
Excellent EMI Immunity Input/Output Rail-to-Rail High Output Drive CMOS Operational Amplifier
15.Nov.2022 Rev.001
BD87522FJ-LB ROHM-BD87522FJ-LB Datasheet
1Mb / 25P
Excellent EMI Immunity High Output Drive Rail-to-Rail Input/Output CMOS Operational Amplifier
11.May.2023 Rev.002
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com