công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD-29D025-1 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

PD-29D025-1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện PD-29D025-1
tải về  PD-29D025-1 tải về
kích thước tập tin   51.49 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Plasma Display 29 Characters, 7 Segments, Annunciatorss

PD-29D025-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PD-29D025-1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện PD-29D025-1
tải về  PD-29D025-1 Click to download

kích thước tập tin   51.49 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Plasma Display 29 Characters, 7 Segments, Annunciatorss

PD-29D025-1 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


PD-29D025-1 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Replacement for former Narco Avionics 50501
(reference only)
• Neon orange color
• 0.25" characters
• Multiplexed operation
• Solder terminals (pin connections)

MAXIMUM RATINGS
• Peak applied voltage: 220 V
• Operating temperature: 0 °C to + 55 °C
• Storage temperature: - 20 °C to + 85 °C
• Altitude: 70 000 feet
Note
• Exceeding may cause damage or reduced life. Contact factory
for operating specifications.




Số phần tương tự - PD-29D025-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PD-29D025-1 VISHAY-PD-29D025-1 Datasheet
52Kb / 2P
Plasma Display 29 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Mar-12
PD-29D025-1 VISHAY-PD-29D025-1_V02 Datasheet
52Kb / 2P
Plasma Display 29 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Mar-12
More results


Mô tả tương tự - PD-29D025-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PD-10D025-10 VISHAY-PD-10D025-10 Datasheet
51Kb / 2P
Plasma Display 10 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Mar-12
PD-13D025-2 VISHAY-PD-13D025-2 Datasheet
53Kb / 2P
Plasma Display 13 Characters, 7 Segments, Annunciators
29-Feb-12
PD-020D025-7 VISHAY-PD-020D025-7 Datasheet
52Kb / 2P
Plasma Display 20 Characters, 7 Segments, Annunciators
29-Feb-12
PD-20D025-5 VISHAY-PD-20D025-5 Datasheet
51Kb / 2P
Plasma Display 20 Characters, 7 Segments
29-Feb-12
PD-20D025-5 VISHAY-PD-20D025-5_V01 Datasheet
50Kb / 2P
Plasma Display 20 Characters, 7 Segments
29-Feb-12
PD-13D025-2 VISHAY-PD-13D025-2_V01 Datasheet
52Kb / 2P
Plasma Display 13 Characters, 7 Segments, Annunciators
29-Feb-12
PD-08D025-17 VISHAY-PD-08D025-17_V02 Datasheet
50Kb / 2P
Plasma Display 8 Characters, 7 Segments, Annunciators
29-Feb-12
PD-13D025-2 VISHAY-PD-13D025-2_V02 Datasheet
51Kb / 2P
Plasma Display 13 Characters, 7 Segments, Annunciators
29-Feb-12
PD-20D025-5 VISHAY-PD-20D025-5_V02 Datasheet
49Kb / 2P
Plasma Display 20 Characters, 7 Segments
29-Feb-12
PD-29D025-1 VISHAY-PD-29D025-1_V02 Datasheet
52Kb / 2P
Plasma Display 29 Characters, 7 Segments, Annunciators
01-Mar-12
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com