công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

280108-16 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

280108-16 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện 280108-16
tải về  280108-16 tải về
kích thước tập tin   137.23 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện LED Display Moduless

280108-16 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
280108-16 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện 280108-16
tải về  280108-16 Click to download

kích thước tập tin   137.23 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện LED Display Moduless

280108-16 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


280108-16 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• LED replacement for the popular APD-128G032
plasma display module
• + 5 V HC CMOS level video interface
• Large characters
• Highly visible for long distance viewing
• > 30:1 contrast ratio
• Bright red color
• Slim profile
• Reduced power and brightness version
• Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Voltage(s) Required: + 5 VDC (VCC)
Power Required (Fully Lit): Typ. = 5.5 W, max. = 6.5 W

OPTICAL SPECIFICATIONS
Viewing Area: 12.75" [323.8 mm] W x 3.15" [80.01 mm] L
Character Size (5 x 7): 0.65" [16.51 mm] H x 0.45" [11.43 mm] W
Pixel Size: 0.063" [1.6 mm] H x 0.031" [0.8 mm] W
Pixel Pitch: 0.100" [2.54 mm]
Luminance: 100 ft-L minimum
Color: Bright red
Viewing Angle: > 150°

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Operating Temperature: - 40 °C to + 85 °C
Storage Temperature: - 40 °C to + 85 °C
Relative Operating Humidity: To 95 % non-condensing
Mechanical Shock: 30 G
Vibration: 3 G
Operating Altitude: 10 000 ft




Số phần tương tự - 280108-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
280108-16 VISHAY-280108-16 Datasheet
140Kb / 3P
LED Display Modules
07-Dec-12
280108-16 VISHAY-280108-16 Datasheet
142Kb / 3P
LED Display Modules
07-Dec-12
280108-16 VISHAY-280108-16 Datasheet
142Kb / 3P
LED Display Moduless
07-Dec-12
More results


Mô tả tương tự - 280108-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lite-On Technology Corp...
LTC-4724JS LITEON-LTC-4724JS Datasheet
363Kb / 6P
LED Display
LTC-4727JR LITEON-LTC-4727JR Datasheet
375Kb / 6P
LED Display
LTD-5633C LITEON-LTD-5633C Datasheet
494Kb / 7P
LED Display
LTD-6950HR LITEON-LTD-6950HR Datasheet
357Kb / 6P
LED Display
LTS-5301AP LITEON-LTS-5301AP Datasheet
345Kb / 6P
LED Display
LTS-6960HR LITEON-LTS-6960HR Datasheet
346Kb / 6P
LED Display
LTP-14158AG LITEON-LTP-14158AG Datasheet
437Kb / 6P
LED Display
LTP-14858AA LITEON-LTP-14858AA Datasheet
415Kb / 6P
LED Display
LTS-4301JR LITEON-LTS-4301JR Datasheet
355Kb / 6P
LED Display
logo
Vishay Siliconix
LEE-128G032B-3 VISHAY-LEE-128G032B-3 Datasheet
142Kb / 3P
LED Display Moduless
07-Dec-12
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com